công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RS3E130AT bảng dữ liệu (PDF) - Rohm

RS3E130AT Datasheet PDF - Rohm
tên linh kiện RS3E130AT
tải về  RS3E130AT tải về
kích thước tập tin   2700.57 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Pch -30V -13A Power MOSFET

RS3E130AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RS3E130AT Datasheet PDF - Rohm

tên linh kiện RS3E130AT
tải về  RS3E130AT Click to download

kích thước tập tin   2700.57 Kbytes
Page   15 Pages
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Giải thích chi tiết về linh kiện Pch -30V -13A Power MOSFET

RS3E130AT bảng dữ liệu (HTML) - Rohm




Số phần tương tự - RS3E130AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RS3E135BN ROHM-RS3E135BN Datasheet
2Mb / 14P
Nch 30V 9.5A Middle Power MOSFET
More results


Mô tả tương tự - RS3E130AT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
RSD131P10 ROHM-RSD131P10 Datasheet
727Kb / 13P
Pch 100V 13A Power MOSFET
RSD131P10FRA ROHM-RSD131P10FRA Datasheet
2Mb / 15P
Pch -100V -13A Power MOSFET
RSS130N03FRA ROHM-RSS130N03FRA Datasheet
2Mb / 14P
Nch 30V 13A Power MOSFET
SP8J66FRA ROHM-SP8J66FRA Datasheet
2Mb / 15P
-30V Pch Pch Power MOSFET
RD3P130SP ROHM-RD3P130SP Datasheet
2Mb / 16P
Pch -100V -13A Power MOSFET
RQ3E130MN ROHM-RQ3E130MN Datasheet
622Kb / 11P
Nch 30V 13A Power MOSFET
TT8J3 ROHM-TT8J3 Datasheet
2Mb / 13P
-30V PchPch Middle Power MOSFET
RD3P130SPFRA ROHM-RD3P130SPFRA Datasheet
2Mb / 15P
Pch -100V -13A Power MOSFET
TT8J2TR ROHM-TT8J2TR Datasheet
2Mb / 12P
-30V Pch Pch Middle Power MOSFET
RSS130N03HZG ROHM-RSS130N03HZG Datasheet
2Mb / 14P
Nch 30V 13A Power MOSFET
More results




Giới thiệu về Rohm


Rohm Semiconductor là một công ty bán dẫn Nhật Bản được thành lập vào năm 1958.

Công ty chuyên thiết kế và sản xuất một loạt các sản phẩm bao gồm quản lý năng lượng, thiết bị năng lượng, và các mạch tích hợp tín hiệu tương tự và hỗn hợp.

Các sản phẩm của Rohm được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như điện tử tiêu dùng, ô tô, công nghiệp và viễn thông.

Công ty được biết đến với sự tập trung vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và chuyên môn về thiết kế năng lượng thấp.

RoHM có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và là một trong những công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com