công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPL-W341-500E bảng dữ liệu (PDF) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ACPL-W341-500E Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
tên linh kiện ACPL-W341-500E
tải về  ACPL-W341-500E tải về
kích thước tập tin   276.52 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail Output Voltage in Stretched SO6

ACPL-W341-500E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ACPL-W341-500E Datasheet PDF - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ACPL-W341-500E
tải về  ACPL-W341-500E Click to download

kích thước tập tin   276.52 Kbytes
Page   19 Pages
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện 3.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail Output Voltage in Stretched SO6

ACPL-W341-500E bảng dữ liệu (HTML) - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED


ACPL-W341-500E Thông tin chi tiết sản phẩm

Description

The ACPL-P341/W341 contains an AlGaAs LED, which is optically coupled to an integrated circuit with a power output stage. This optocoupler is ideally suited for driving power IGBTs and MOSFETs used in motor control inverter applications.



Features

• 3.0 A maximum peak output current

• 2.5 A minimum peak output current

• Rail-to-rail output voltage

• 200 ns maximum propagation delay

• 100 ns maximum propagation delay difference

• LED current input with hysteresis

• 35 kV/µs minimum Common Mode Rejection (CMR) at VCM= 1500 V

• ICC= 3.0 mA maximum supply current

• Under Voltage Lock-Out protection (UVLO) with hysteresis

• Wide operating VCC Range: 15 to 30 V

• Industrial temperature range: -40° C to 105° C

• Safety Approval:

–  UL Recognized 3750/5000 VRMS for 1 min.

– CSA

–  IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 VIORM= 891/1140 Vpeak



Applications

• IGBT/MOSFET gate drive

• AC and Brushless DC motor drives

• Renewable energy inverters

• Industrial inverters

Switching power supplies




Số phần tương tự - ACPL-W341-500E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ACPL-W341-500E AVAGO-ACPL-W341-500E Datasheet
276Kb / 19P
3.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler
More results


Mô tả tương tự - ACPL-W341-500E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
ACPL-H342 AVAGO-ACPL-H342 Datasheet
781Kb / 19P
2.5 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Active Miller Clamp, Rail-to-Rail Output Voltage and UVLO in Stretched SO8
ACPL-P341 AVAGO-ACPL-P341 Datasheet
276Kb / 19P
3.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail
ACPL-P340 AVAGO-ACPL-P340 Datasheet
275Kb / 19P
1.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail Output Voltage in Stretched SO6
ACPL-P345 AVAGO-ACPL-P345 Datasheet
331Kb / 15P
1.0 Amp Output Current Power & SiC MOSFET Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail Output Voltage in Stretched SO6
ACPL-P347 AVAGO-ACPL-P347 Datasheet
312Kb / 14P
1.0 Amp Output Current SiC/GaN MOSFET and IGBT Gate Drive Optocoupler in Stretched SO6
logo
Broadcom Corporation.
ACPL-P349 BOARDCOM-ACPL-P349 Datasheet
1Mb / 18P
2.5-Amp Output Current SiC/GaN MOSFET and IGBT Gate Drive Optocoupler in Stretched SO6
ACPL-H342 BOARDCOM-ACPL-H342 Datasheet
1Mb / 24P
2.5 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Active Miller Clamp, Rail-to-Rail Output Voltage and UVLO in Stretched SO8
ACPL-P341 BOARDCOM-ACPL-P341 Datasheet
781Kb / 19P
3.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail Output Voltage in Stretched SO6
ACPL-P343 BOARDCOM-ACPL-P343 Datasheet
1Mb / 22P
4.0 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler with Rail-to-Rail Output Voltage in Stretched SO6
ACPL-P347 BOARDCOM-ACPL-P347 Datasheet
900Kb / 16P
1.0-Amp Output Current SiC/GaN MOSFET and IGBT Gate Drive Optocoupler in Stretched SO6
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com