công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EG01Z bảng dữ liệu (PDF) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

EG01Z Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
tên linh kiện EG01Z
tải về  EG01Z tải về
kích thước tập tin   121.17 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Plastic Ultra-Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 0.5 to 0.7A

EG01Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
EG01Z Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện EG01Z
tải về  EG01Z Click to download

kích thước tập tin   121.17 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Plastic Ultra-Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 0.5 to 0.7A

EG01Z bảng dữ liệu (HTML) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd


EG01Z Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage 200 to 1000V

Forward Current 0.5 to 0.7A



Features

• Low reverse leakage

• High forward surge capability

• High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3kg) tension

• Lead and body according with RoHS standard



 




Số phần tương tự - EG01Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
EG01Z SANKEN-EG01Z Datasheet
24Kb / 1P
Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diodes
EG01Z SANKEN-EG01Z Datasheet
109Kb / 3P
Ultra-Fast-Recovery Rectifier Diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
EG01Z BILIN-EG01Z Datasheet
63Kb / 2P
HIGH EFFICIENCY RECTIFIER
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
EG01Z TAYCHIPST-EG01Z Datasheet
917Kb / 1P
Fast-Recovery Rectifier Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
EG01Z LUGUANG-EG01Z Datasheet
174Kb / 2P
High Efficiency Rectifiers
More results


Mô tả tương tự - EG01Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
BYV26A DACHANG-BYV26A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Ultra-Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 1.0 A
ERB4402 DACHANG-ERB4402 Datasheet
122Kb / 2P
Plastic fast Recover Rectifier Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 1.0A
EU1Z DACHANG-EU1Z Datasheet
120Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 200 to 1000V Forward Current 0.25A
RG1C DACHANG-RG1C Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Ultra-Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 1000V Forward Current 0.7A
RGP10A DACHANG-RGP10A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RGP15A DACHANG-RGP15A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
RGP20A DACHANG-RGP20A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.0A
RGP25A DACHANG-RGP25A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
RGP30A DACHANG-RGP30A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 3.0A
UF4001 DACHANG-UF4001 Datasheet
121Kb / 2P
Plastic Ultra-Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com