công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RGP25A bảng dữ liệu (PDF) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

RGP25A Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
tên linh kiện RGP25A
tải về  RGP25A tải về
kích thước tập tin   119.05 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A

RGP25A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
RGP25A Datasheet PDF - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd

tên linh kiện RGP25A
tải về  RGP25A Click to download

kích thước tập tin   119.05 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  DACHANG [Rugao Dachang Electronics Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.dachang.com.cn
Logo DACHANG - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd
Giải thích chi tiết về linh kiện Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A

RGP25A bảng dữ liệu (HTML) - Rugao Dachang Electronics Co., Ltd


RGP25A Thông tin chi tiết sản phẩm

Reverse Voltage 50 to 1000V

Forward Current 2.5A



Features

• Low reverse leakage

• High forward surge capability

• High temperature soldering guaranteed: 260℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length, 5 lbs. (2.3kg) tension

• Lead and body according with RoHS standard



 




Số phần tương tự - RGP25A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
RGP25A GE-RGP25A Datasheet
59Kb / 2P
GLASS PASSIVATED JUNCTION FAST SWITCHING RECTIFIER
logo
First Components Intern...
RGP25A FCI-RGP25A Datasheet
169Kb / 2P
2.5 Amp FAST SWITCHING MEGARECTIFIERS
logo
Gulf Semiconductor
RGP25A GULFSEMI-RGP25A Datasheet
137Kb / 2P
SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A
logo
Vishay Siliconix
RGP25A VISHAY-RGP25A Datasheet
75Kb / 4P
Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifier
15-Mar-11
logo
Rugao Dachang Electroni...
RGP25A DACHANG-RGP25A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers
More results


Mô tả tương tự - RGP25A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rugao Dachang Electroni...
FR151 DACHANG-FR151 Datasheet
118Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
FR151G DACHANG-FR151G Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
FR251 DACHANG-FR251 Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
FR251G DACHANG-FR251G Datasheet
120Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.5A
FR301G DACHANG-FR301G Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 3.0A
MPG06A DACHANG-MPG06A Datasheet
118Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifier Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RGP10A DACHANG-RGP10A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
RGP15A DACHANG-RGP15A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
RGP20A DACHANG-RGP20A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 2.0A
RGP30A DACHANG-RGP30A Datasheet
119Kb / 2P
Plastic Fast Recover Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 3.0A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com