công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0887689810 bảng dữ liệu (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0887689810 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
tên linh kiện 0887689810
tải về  0887689810 tải về
kích thước tập tin   176.86 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MOLEX10 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX10 - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length

0887689810 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
0887689810 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện 0887689810
tải về  0887689810 Click to download

kích thước tập tin   176.86 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  MOLEX10 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX10 - Molex Electronics Ltd.
Giải thích chi tiết về linh kiện HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length

0887689810 bảng dữ liệu (HTML) - Molex Electronics Ltd.




Số phần tương tự - 0887689810

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0887689810 MOLEX1-0887689810 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m Length
0887689810 MOLEX1-0887689810_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m Length
More results


Mô tả tương tự - 0887689810

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
0887689910 MOLEX10-0887689910 Datasheet
177Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887689800 MOLEX10-0887689800 Datasheet
176Kb / 3P
HDMI*-to-HDMI* Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m (3.28) Length
0887683510 MOLEX10-0887683510 Datasheet
414Kb / 7P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887683610 MOLEX10-0887683610 Datasheet
278Kb / 5P
HDMI*-to-DVI-Digital Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m (6.56) Length
0887689800 MOLEX1-0887689800_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m Length
0887689810 MOLEX1-0887689810_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 2.0m Length
0887689820 MOLEX1-0887689820_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 3.0m Length
0887689830 MOLEX1-0887689830_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 5.0m Length
0887689910 MOLEX1-0887689910_18 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 30 AWG, 2.0m Length
0887689800 MOLEX10-0887689800_V01 Datasheet
34Kb / 1P
HDMI-to-HDMI Cable Assembly, 28 AWG, 1.0m Length
More results




Giới thiệu về Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. là một công ty con của Koch Industries, Inc., và là nhà sản xuất toàn cầu các giải pháp kết nối điện tử và sợi quang.

Công ty được thành lập vào năm 1938 và có trụ sở tại Lisle, Illinois.

Molex cung cấp một loạt các sản phẩm kết nối bao gồm đầu nối, lắp ráp cáp, công tắc và các thành phần thụ động khác.

Những sản phẩm này được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm ô tô, truyền thông dữ liệu, điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế và viễn thông.

Với các hoạt động và cơ sở tại hơn 40 quốc gia, Molex được biết đến với sự đổi mới và lãnh đạo công nghệ trong thị trường Giải pháp kết nối.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com