công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

508-0004 bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

508-0004 Datasheet PDF - Multicomp Pro
tên linh kiện 508-0004
tải về  508-0004 tải về
kích thước tập tin   185.45 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Overshoe

508-0004 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
508-0004 Datasheet PDF - Multicomp Pro

tên linh kiện 508-0004
tải về  508-0004 Click to download

kích thước tập tin   185.45 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Overshoe

508-0004 bảng dữ liệu (HTML) - Multicomp Pro


508-0004 Thông tin chi tiết sản phẩm

[Features]
• Polypropylene ESD Safe Show Covers are a lightweight, polypropylene shoe cover
• Contains a conductive strap to ensure ESD grounding
• Produced from durable spun bound material and have an elasticated opening
• Contain low particulate properties
• Manufactured from low density, lint free material
• Colour: Blue
• Length: 16.5 ±0.5″
• Height: 6.5 ±0.5″
• Elastic Width: 4mm
• Conductive Strap Length: 70cm




Số phần tương tự - 508-0004

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Multicomp Pro
508-0002 MULTICOMP-508-0002 Datasheet
180Kb / 1P
Bouffant Cap
08/07/22
508-0003 MULTICOMP-508-0003 Datasheet
185Kb / 1P
Overshoe
06/07/22
508-0005 MULTICOMP-508-0005 Datasheet
696Kb / 1P
3 Ply Face Mask
More results





Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com