công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

508-0002 bảng dữ liệu (PDF) - Multicomp Pro

508-0002 Datasheet PDF - Multicomp Pro
tên linh kiện 508-0002
tải về  508-0002 tải về
kích thước tập tin   180.84 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Bouffant Cap

508-0002 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
508-0002 Datasheet PDF - Multicomp Pro

tên linh kiện 508-0002
tải về  508-0002 Click to download

kích thước tập tin   180.84 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  MULTICOMP [Multicomp Pro]
Trang chủ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
Giải thích chi tiết về linh kiện Bouffant Cap

508-0002 bảng dữ liệu (HTML) - Multicomp Pro


508-0002 Thông tin chi tiết sản phẩm

[Features]
• Designed for roominess and comfort, while maintaining a snug full coverage
• Lightweight Material for breath-ability
• Manufactured from low linting, non-woven 100% spun bound polypropylene with filament
• Covered, unexposed natural elastic edge
• Individually inspected for stitching, sizing, material and workmanship
• Chemically un-reactive and biologically inert
• Colour: White
• Stretch Limit: 120%
• Base Weight: 14grams/m2
• MD: 35
• CD : 23 - 120rpm 1 min. <1100 (Above 0.5 micron)
- no. per cm2




Số phần tương tự - 508-0002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Multicomp Pro
508-0003 MULTICOMP-508-0003 Datasheet
185Kb / 1P
Overshoe
06/07/22
508-0004 MULTICOMP-508-0004 Datasheet
185Kb / 1P
Overshoe
06/07/22
508-0005 MULTICOMP-508-0005 Datasheet
696Kb / 1P
3 Ply Face Mask
More results


Mô tả tương tự - 508-0002

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Winchester Electronics ...
SDKC-89-92 WINCHESTER-SDKC-89-92 Datasheet
45Kb / 1P
CAP
SDKN-89-30 WINCHESTER-SDKN-89-30 Datasheet
60Kb / 1P
CAP & CHAIN
logo
Dielectric Laboratories...
P21BN300MA3976 DILABS-P21BN300MA3976 Datasheet
425Kb / 4P
Opti - Cap
P21BN300MA04733 DILABS-P21BN300MA04733 Datasheet
902Kb / 4P
Opti - Cap
P42BN820MA3152 DILABS-P42BN820MA3152 Datasheet
814Kb / 4P
Opti - Cap
P42CG1R5C5ST DILABS-P42CG1R5C5ST Datasheet
1Mb / 4P
Milli-Cap
P62BN820MA2636 DILABS-P62BN820MA2636 Datasheet
372Kb / 4P
Opti - Cap
logo
Rosenberger Hochfrequen...
65Z001-000N ROSENBERGER-65Z001-000N Datasheet
148Kb / 2P
Protection Cap
170-097-00005 ROSENBERGER-170-097-00005 Datasheet
1Mb / 1P
PROTECTION CAP
logo
PHOENIX CONTACT
1785430 PHOENIX-1785430 Datasheet
55Kb / 2P
Protective cap - PV-C PROTECTION CAP
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com