công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10-2J09.1069 bảng dữ liệu (PDF) - EAO AG.

10-2J09.1069 Datasheet PDF - EAO AG.
tên linh kiện 10-2J09.1069
tải về  10-2J09.1069 tải về
kích thước tập tin   1141.41 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.
Giải thích chi tiết về linh kiện 16mm 22.5mm 21 x 21mm 21 x 27mm IP65 5A 250VAC

10-2J09.1069 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
10-2J09.1069 Datasheet PDF - EAO AG.

tên linh kiện 10-2J09.1069
tải về  10-2J09.1069 Click to download

kích thước tập tin   1141.41 Kbytes
Page   12 Pages
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.
Giải thích chi tiết về linh kiện 16mm 22.5mm 21 x 21mm 21 x 27mm IP65 5A 250VAC

10-2J09.1069 bảng dữ liệu (HTML) - EAO AG.


10-2J09.1069 Thông tin chi tiết sản phẩm

• IP65 Protection
• Switch Rating, 5A, 250VAC
• Raised Mounting into 16mm cut out
• Flush Mounting into 22.5mm, 21x21mm
and 21x27mm cut out
• Illumination using midget-grooved T13/4 lamps or single chip LED’s
• All standard lenses are transparent with translucent diffuser available in
different colours
• For keylock switches 135 different keys are available




Số phần tương tự - 10-2J09.1069

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EAO AG.
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
299Kb / 14P
Series 10 LED
03.2010
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
668Kb / 26P
Switches and Indicators
09.2009
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
1Mb / 32P
Switches and Indicators
06.2009
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
481Kb / 6P
16mm IP65 5A 250VAC
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
3Mb / 8P
16 mm IP65 5 A 250 VAC
More results


Mô tả tương tự - 10-2J09.1069

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
HA13150A HITACHI-HA13150A Datasheet
86Kb / 15P
21 W X 4-Channel BTL Power IC
logo
P-tec Corporation
PB95-LBRG13 P-TEC-PB95-LBRG13 Datasheet
30Kb / 1P
21 x 13mm Light Bar
PB95-LBRR12 P-TEC-PB95-LBRR12 Datasheet
30Kb / 1P
21 x 13mm Light Bar
PB95-LBRR21 P-TEC-PB95-LBRR21 Datasheet
30Kb / 1P
21 x 13mm Light Bar
PB95-LBRY01 P-TEC-PB95-LBRY01 Datasheet
30Kb / 1P
21 x 13mm Light Bar
logo
GREATECS
RK2 GREATECS-RK2 Datasheet
400Kb / 1P
21 x 15 mm Rocker Switches
RK3 GREATECS-RK3 Datasheet
222Kb / 1P
21 x 15 mm SP illuminated Rocker Switches
RK4 GREATECS-RK4 Datasheet
481Kb / 1P
21 x 15 mm SP Rocker Switches
RK5 GREATECS-RK5 Datasheet
203Kb / 1P
21 x 15 mm DP Rocker Switch
RK6 GREATECS-RK6 Datasheet
144Kb / 1P
21 x 9.5 mm Half Body SP Rocker Switches
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com