công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10-2J09.1069 bảng dữ liệu (PDF) - EAO AG.

10-2J09.1069 Datasheet PDF - EAO AG.
tên linh kiện 10-2J09.1069
tải về  10-2J09.1069 tải về
kích thước tập tin   481.1 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.
Giải thích chi tiết về linh kiện 16mm IP65 5A 250VAC

10-2J09.1069 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
10-2J09.1069 Datasheet PDF - EAO AG.

tên linh kiện 10-2J09.1069
tải về  10-2J09.1069 Click to download

kích thước tập tin   481.1 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  EAO [EAO AG.]
Trang chủ  https://eao.com/
Logo EAO - EAO AG.
Giải thích chi tiết về linh kiện 16mm IP65 5A 250VAC

10-2J09.1069 bảng dữ liệu (HTML) - EAO AG.


10-2J09.1069 Thông tin chi tiết sản phẩm

Technical drawings see pages 56-57
• IP65 Protection
• Switch Rating, 5A, 250VAC
• Raised Mounting into 16mm cut out
• Illumination using midget-grooved T-11/3
lamps or single chip LED’s
• All standard lenses are transparent
with translucent white diffusers, and
are available in different colors
• For keylock switches 2 key systems and
145 different key codes are available
• QC versions also available




Số phần tương tự - 10-2J09.1069

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EAO AG.
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
299Kb / 14P
Series 10 LED
03.2010
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
668Kb / 26P
Switches and Indicators
09.2009
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
1Mb / 32P
Switches and Indicators
06.2009
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
3Mb / 8P
16 mm IP65 5 A 250 VAC
10-2J09.1069 EAO-10-2J09.1069 Datasheet
2Mb / 64P
Switches and Indicators
01.2010
More results


Mô tả tương tự - 10-2J09.1069

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT3157W-832-PCT AXIOMTEK-GOT3157W-832-PCT Datasheet
481Kb / 2P
IP65 front bezel
logo
Tyco Electronics
2-1437569-1 MACOM-2-1437569-1 Datasheet
229Kb / 5P
Pushbutton Switches, 16mm, Illuminated
2-1437569-2 MACOM-2-1437569-2 Datasheet
229Kb / 5P
Pushbutton Switches, 16mm, Illuminated
logo
E-SWITCH
34-PP1DB72A2 E-SWITCH-34-PP1DB72A2 Datasheet
95Kb / 1P
UL 16A 125VAC, 12A 250VAC, 1HP/250VAC
34-PP1EB71A2 E-SWITCH-34-PP1EB71A2 Datasheet
60Kb / 1P
UL 16A 125VAC, 12A 250VAC, 1HP/250VAC
logo
Tyco Electronics
DP16 MACOM-DP16 Datasheet
161Kb / 2P
16mm Rotary Encoder
logo
CIT Relay & Switch
BH16NRSZ12 CIT-BH16NRSZ12 Datasheet
369Kb / 10P
Illuminated Pushbutton - 16mm & 19mm
CH2LBNRB12 CIT-CH2LBNRB12 Datasheet
352Kb / 6P
Illuminated Pushbutton - 16mm
logo
Mallory Sonalert Produc...
SCFM16 MSPI-SCFM16 Datasheet
29Kb / 1P
Flush Mount - 16mm
logo
HARTING Technology Grou...
09-00-000-5363 HARTING-09-00-000-5363 Datasheet
457Kb / 2P
Kabeldurchf체hrungst체lle 15-16mm
2021-10-01
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com