công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMWGP1014 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMWGP1014 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMWGP1014
tải về  FMWGP1014 tải về
kích thước tập tin   447.18 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Brass WR-28 Waveguide Pressure Window with UG- 599/U and UG-599/U-Grooved Flanges

FMWGP1014 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMWGP1014 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMWGP1014
tải về  FMWGP1014 Click to download

kích thước tập tin   447.18 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Brass WR-28 Waveguide Pressure Window with UG- 599/U and UG-599/U-Grooved Flanges

FMWGP1014 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMWGP1014 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• WR-28 Waveguide
• Operating Frequency Range
• from 26.5 GHz to 40 GHz
• UG-599/U and UG-599/U-
• Grooved Flanges
• 1.25:1 Max VSWR
• 100 Watts (CW) Max
• Power Handling
• Insertion loss: 0.3 dB Max
• Thickness: 0.59 inches
• PTFE window material
• Pressure Handling
• Capability: 29 PSI Max
• Applications:
• Radar Systems
• Military and Space
• Wireless Radio Systems
• Communication Systems
• R&D Labs
• Microwave Radio Systems
• FMWGP1014
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMWGP1014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMWGP1010 FAIRVIEW-FMWGP1010 Datasheet
446Kb / 2P
Brass WR-62 Waveguide Pressure Window with UG- 419/U and UG-419/U-Grooved Flanges
REV 1.0A
FMWGP1011 FAIRVIEW-FMWGP1011 Datasheet
446Kb / 2P
Brass WR-51 Waveguide Pressure Window with UG Cover and UG Grooved Flanges
REV 1.0A
FMWGP1012 FAIRVIEW-FMWGP1012 Datasheet
445Kb / 2P
Brass WR-42 Waveguide Pressure Window with UG- 595/U and UG-595/U-Grooved Flanges
REV 1.0A
FMWGP1013 FAIRVIEW-FMWGP1013 Datasheet
445Kb / 2P
Brass WR-34 Waveguide Pressure Window with UG Cover and UG Grooved Flanges
REV 1.0A
More results


Mô tả tương tự - FMWGP1014

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE-W28TF005-12 PASTERNACK-PE-W28TF005-12 Datasheet
398Kb / 4P
WR-28 Flexible Waveguide Twist With a UG-599 - U Flange Operating From 26.5 GHz to 40 GHz
PE-W28TF005-24 PASTERNACK-PE-W28TF005-24 Datasheet
393Kb / 4P
WR-28 Flexible Waveguide Twist With a UG-599 - U Flange Operating From 26.5 GHz to 40 GHz
PE-W28TF005-36 PASTERNACK-PE-W28TF005-36 Datasheet
394Kb / 4P
WR-28 Flexible Waveguide Twist With a UG-599 - U Flange Operating From 26.5 GHz to 40 GHz
PEWTS1010 PASTERNACK-PEWTS1010 Datasheet
387Kb / 3P
WR-34 to WR-28 Waveguide Transition 2 Inch Length, UG-1530/U Square Cover Flange to UG-599/U Square Cover Flange
PE-W19TS28001 PASTERNACK-PE-W19TS28001 Datasheet
443Kb / 4P
WR-19 to WR-28 Waveguide Transition 2 Inch Length, UG-383/U Mod Round Cover Flange to UG-599/U Square Cover Flange
PE-W22TS28001 PASTERNACK-PE-W22TS28001 Datasheet
424Kb / 4P
WR-22 to WR-28 Waveguide Transition 2 Inch Length, UG-383/U Round Cover Flange to UG-599/U Square Cover Flange
PE-W28TS42001 PASTERNACK-PE-W28TS42001 Datasheet
443Kb / 4P
WR-28 to WR-42 Waveguide Transition 2 Inch Length, UG-599/U Square Cover Flange to UG-595/U Square Cover Flange
PE-W28TS51001 PASTERNACK-PE-W28TS51001 Datasheet
443Kb / 4P
WR-28 to WR-51 Waveguide Transition 2.5 Inch Length, UG-599/U Square Cover Flange to UBR-180/U-Mod Flange
PEWAD5005 PASTERNACK-PEWAD5005 Datasheet
366Kb / 3P
WR-28 Waveguide Bulkhead Adapter UG-599/U Square Cover Flange, 26.5 GHz to 40 GHz
PEWAD5008 PASTERNACK-PEWAD5008 Datasheet
423Kb / 4P
WR-28 Waveguide Bulkhead Adapter UG-599/U Square Cover Flange, 26.5 GHz to 40 GHz
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com