công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMWGP1010 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMWGP1010 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMWGP1010
tải về  FMWGP1010 tải về
kích thước tập tin   446.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Brass WR-62 Waveguide Pressure Window with UG- 419/U and UG-419/U-Grooved Flanges

FMWGP1010 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMWGP1010 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMWGP1010
tải về  FMWGP1010 Click to download

kích thước tập tin   446.04 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Brass WR-62 Waveguide Pressure Window with UG- 419/U and UG-419/U-Grooved Flanges

FMWGP1010 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMWGP1010 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• WR-62 Waveguide
• Operating Frequency Range
• from 11.9 GHz to 18 GHz
• UG-419/U and UG-419/U-
• Grooved Flanges
• 1.25:1 Max VSWR
• 500 Watts (CW) Max
• Power Handling
• Insertion loss: 0.25 dB Max
• Thickness: 0.79 inches
• PTFE window material
• Pressure Handling
• Capability: 29 PSI Max
• Applications:
• Radar Systems
• Military and Space
• Wireless Radio Systems
• Communication Systems
• R&D Labs
• Microwave Radio Systems
• FMWGP1010
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMWGP1010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMWGP1011 FAIRVIEW-FMWGP1011 Datasheet
446Kb / 2P
Brass WR-51 Waveguide Pressure Window with UG Cover and UG Grooved Flanges
REV 1.0A
FMWGP1012 FAIRVIEW-FMWGP1012 Datasheet
445Kb / 2P
Brass WR-42 Waveguide Pressure Window with UG- 595/U and UG-595/U-Grooved Flanges
REV 1.0A
FMWGP1013 FAIRVIEW-FMWGP1013 Datasheet
445Kb / 2P
Brass WR-34 Waveguide Pressure Window with UG Cover and UG Grooved Flanges
REV 1.0A
FMWGP1014 FAIRVIEW-FMWGP1014 Datasheet
447Kb / 2P
Brass WR-28 Waveguide Pressure Window with UG- 599/U and UG-599/U-Grooved Flanges
REV 1.0A
More results


Mô tả tương tự - FMWGP1010

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE-W62B001 PASTERNACK-PE-W62B001 Datasheet
314Kb / 2P
WR-62 Waveguide E-Bend with UG-419-U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz
PE-W62B002 PASTERNACK-PE-W62B002 Datasheet
312Kb / 2P
WR-62 Waveguide H-Bend with UG-419-U Flange
PE-W62B003 PASTERNACK-PE-W62B003 Datasheet
407Kb / 4P
WR-62 Instrumentation Grade Waveguide E-Bend with UG-419-U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz
PE-W62B004 PASTERNACK-PE-W62B004 Datasheet
336Kb / 2P
WR-62 Instrumentation Grade Waveguide H-Bend with UG-419-U Flange Operating from 12.4 GHz to 18 GHz
PEWCP1011 PASTERNACK-PEWCP1011 Datasheet
424Kb / 5P
WR-62 10 dB Directional Waveguide Broadwall Coupler, UG-419/U Square Cover Flange,E-Plane
PEWCP1012 PASTERNACK-PEWCP1012 Datasheet
424Kb / 5P
WR-62 20 dB Directional Waveguide Broadwall Coupler, UG-419/U Square Cover Flange,E-Plane
PEWCP1047 PASTERNACK-PEWCP1047 Datasheet
408Kb / 5P
WR-62 20 dB Waveguide Crossguide Coupler, UG-419/U Square Cover Flange, 12.4 GHz to 18 GHz
PEWCP1048 PASTERNACK-PEWCP1048 Datasheet
408Kb / 5P
WR-62 30 dB Waveguide Crossguide Coupler, UG-419/U Square Cover Flange, 12.4 GHz to 18 GHz
PEWCP1049 PASTERNACK-PEWCP1049 Datasheet
409Kb / 5P
WR-62 40 dB Waveguide Crossguide Coupler, UG-419/U Square Cover Flange, 12.4 GHz to 18 GHz
PEWCP1050 PASTERNACK-PEWCP1050 Datasheet
409Kb / 5P
WR-62 50 dB Waveguide Crossguide Coupler, UG-419/U Square Cover Flange, 12.4 GHz to 18 GHz
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com