công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6154 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6154 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6154
tải về  FMSW6154 tải về
kích thước tập tin   749.56 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 12.4 GHz, 50 Watts with Self Cut Off, Diodes, N

FMSW6154 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6154 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6154
tải về  FMSW6154 Click to download

kích thước tập tin   749.56 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 12.4 GHz, 50 Watts with Self Cut Off, Diodes, N

FMSW6154 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6154 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Single Pole Double
• Throw Relay Switch
• DC to 12.4 GHz
• Frequency Range
• 1M Cycle Operating Life Min
• Latching Actuator
• Self Cut Off, Suppression Diodes
• Insertion Loss 0.6 dB max
• Isolation 60 dB min
• 50 Watts Avg Power Max
• Switching Sequence
• Break Before Make
• Applications:
• Test & Measurement
• Communications System
• Instrumentation




Số phần tương tự - FMSW6154

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6159 FAIRVIEW-FMSW6159 Datasheet
741Kb / 6P
FMSW6159 DATA SHEET SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 12.4 GHz, 160 Watts, N
REV 1.1
More results


Mô tả tương tự - FMSW6154

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7143 PASTERNACK-PE7143 Datasheet
283Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH INDICATORS LATCHING & SELF CUT OFF
PE7144 PASTERNACK-PE7144 Datasheet
277Kb / 1P
SMA SPDT RALAY SWITCH INDICATORS LATCHING & SELF CUT OFF
PE7151 PASTERNACK-PE7151 Datasheet
306Kb / 1P
SMA TRANSFER RELAY SWITCH, INDICATORS, LATCHING & SELF CUT OFF
PE71S6058 PASTERNACK-PE71S6058 Datasheet
386Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N,
PE71S6059 PASTERNACK-PE71S6059 Datasheet
386Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N
PE71S6152 PASTERNACK-PE71S6152 Datasheet
407Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6155 PASTERNACK-PE71S6155 Datasheet
404Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6156 PASTERNACK-PE71S6156 Datasheet
408Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6164 PASTERNACK-PE71S6164 Datasheet
409Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N
PE71S6314 PASTERNACK-PE71S6314 Datasheet
485Kb / 6P
SP6T Electromechanical Relay Latching Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Self Cut Off
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com