công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6159 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6159 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6159
tải về  FMSW6159 tải về
kích thước tập tin   741.23 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW6159 DATA SHEET SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 12.4 GHz, 160 Watts, N

FMSW6159 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6159 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6159
tải về  FMSW6159 Click to download

kích thước tập tin   741.23 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW6159 DATA SHEET SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 12.4 GHz, 160 Watts, N

FMSW6159 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6159 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Single Pole Double
• Throw Relay Switch
• DC to 12.4 GHz
• Frequency Range
• 1M Cycle Operating Life Min
• Failsafe Actuator
• Insertion Loss 0.6 dB max
• Isolation 60 dB min
• 160 Watts Avg Power Max
• Switching Sequence
• Break Before Make
• Applications:
• Test & Measurement
• Communications System
• Instrumentation




Số phần tương tự - FMSW6159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6154 FAIRVIEW-FMSW6154 Datasheet
749Kb / 6P
SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 12.4 GHz, 50 Watts with Self Cut Off, Diodes, N
REV 1.1
More results


Mô tả tương tự - FMSW6159

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE71S6058 PASTERNACK-PE71S6058 Datasheet
386Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N,
PE71S6059 PASTERNACK-PE71S6059 Datasheet
386Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N
PE71S6152 PASTERNACK-PE71S6152 Datasheet
407Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6155 PASTERNACK-PE71S6155 Datasheet
404Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6156 PASTERNACK-PE71S6156 Datasheet
408Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6158 PASTERNACK-PE71S6158 Datasheet
397Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6160 PASTERNACK-PE71S6160 Datasheet
408Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6162 PASTERNACK-PE71S6162 Datasheet
404Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6163 PASTERNACK-PE71S6163 Datasheet
405Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz
PE71S6164 PASTERNACK-PE71S6164 Datasheet
409Kb / 4P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 12.4 GHz, N
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com