công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6096 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6096 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6096
tải về  FMSW6096 tải về
kích thước tập tin   675.27 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with TTL, Diodes, Indicators, SMA

FMSW6096 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6096 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6096
tải về  FMSW6096 Click to download

kích thước tập tin   675.27 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with TTL, Diodes, Indicators, SMA

FMSW6096 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6096 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Single Pole Double
• Throw Relay Switch
• DC to 26.5 GHz
• Frequency Range
• 1M Cycle Operating Life Min
• Failsafe Actuator
• TTL Logic Driver, Position
• Indicators, Suppression Diodes
• Insertion Loss 0.5 dB max
• Isolation 50 dB min
• 20 Watts Avg Power Max
• Switching Sequence
• Break Before Make
• Applications:
• Test & Measurement
• Communications System
• Instrumentation




Số phần tương tự - FMSW6096

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6095 FAIRVIEW-FMSW6095 Datasheet
695Kb / 6P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts, SMA
REV 1.2
FMSW6097 FAIRVIEW-FMSW6097 Datasheet
705Kb / 6P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with TTL, Diodes, Indicators, SMA
REV 1.2
FMSW6098 FAIRVIEW-FMSW6098 Datasheet
707Kb / 6P
SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with Self Cut Off, Diodes, SMA
REV 1.2
More results


Mô tả tương tự - FMSW6096

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7141 PASTERNACK-PE7141 Datasheet
250Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7142 PASTERNACK-PE7142 Datasheet
120Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE71S6090 PASTERNACK-PE71S6090 Datasheet
458Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 3 GHz, SMT, 400 Watts, 24V Control with Failsafe
PE71S6303 PASTERNACK-PE71S6303 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 12V Control with Indicators, TTL
PE71S6304 PASTERNACK-PE71S6304 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL
PE71S6307 PASTERNACK-PE71S6307 Datasheet
495Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 12V Control with Indicators, TTL, Self Cut Off
PE71S6308 PASTERNACK-PE71S6308 Datasheet
482Kb / 6P
SP4T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL, Self Cut Off
PE71S6311 PASTERNACK-PE71S6311 Datasheet
483Kb / 6P
SP6T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 12V Control with Indicators, TTL
PE71S6312 PASTERNACK-PE71S6312 Datasheet
505Kb / 6P
SP6T Electromechanical Relay Switch DC to 22 GHz, SMA, 20 Watts, 28V Control with Indicators, TTL
PE71S6121 PASTERNACK-PE71S6121 Datasheet
457Kb / 6P
Transfer Electromechanical Relay Switch DC to 40 GHz,2.92mm, 10 Watts, 28V Control with Indicators, Failsafe, TTL
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com