công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW6095 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW6095 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW6095
tải về  FMSW6095 tải về
kích thước tập tin   695.05 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts, SMA

FMSW6095 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW6095 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW6095
tải về  FMSW6095 Click to download

kích thước tập tin   695.05 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts, SMA

FMSW6095 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW6095 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Single Pole Double
• Throw Relay Switch
• DC to 26.5 GHz
• Frequency Range
• 1M Cycle Operating Life Min
• Failsafe Actuator
• Insertion Loss 0.5 dB max
• Isolation 50 dB min
• 20 Watts Avg Power Max
• Switching Sequence
• Break Before Make
• Applications:
• Test & Measurement
• Communications System
• Instrumentation




Số phần tương tự - FMSW6095

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW6096 FAIRVIEW-FMSW6096 Datasheet
675Kb / 6P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with TTL, Diodes, Indicators, SMA
REV 1.2
FMSW6097 FAIRVIEW-FMSW6097 Datasheet
705Kb / 6P
SPDT Failsafe Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with TTL, Diodes, Indicators, SMA
REV 1.2
FMSW6098 FAIRVIEW-FMSW6098 Datasheet
707Kb / 6P
SPDT Latching Electro-Mechanical Relay Switch From DC to 26.5 GHz, 20 Watts with Self Cut Off, Diodes, SMA
REV 1.2
More results


Mô tả tương tự - FMSW6095

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE7141 PASTERNACK-PE7141 Datasheet
250Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7142 PASTERNACK-PE7142 Datasheet
120Kb / 1P
SMA SPDT RELAY SWITCH FAILSAFE
PE7148 PASTERNACK-PE7148 Datasheet
239Kb / 1P
N SPDT RELAY SWITCH, FAILSAFE
PE71S2017 PASTERNACK-PE71S2017 Datasheet
501Kb / 6P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 2 GHz to 26.5 GHz Up To 30 dBm
PE71S2018 PASTERNACK-PE71S2018 Datasheet
433Kb / 6P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 2 GHz to 26.5 GHz Up To 27 dBm
PE71S6090 PASTERNACK-PE71S6090 Datasheet
458Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Switch DC to 3 GHz, SMT, 400 Watts, 24V Control with Failsafe
PE7141 PASTERNACK-PE7141_15 Datasheet
434Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE7142 PASTERNACK-PE7142_15 Datasheet
448Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE7147 PASTERNACK-PE7147_15 Datasheet
444Kb / 6P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
PE71S6347 PASTERNACK-PE71S6347_V01 Datasheet
802Kb / 8P
SPDT Electromechanical Relay Failsafe Switch
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com