công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW2048 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW2048 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW2048
tải về  FMSW2048 tải về
kích thước tập tin   813.89 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW2048 DATA SHEET SMA SPDT PIN Diode Switch from 50 MHz to 1.5 GHz Rated at 4 Watts

FMSW2048 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW2048 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW2048
tải về  FMSW2048 Click to download

kích thước tập tin   813.89 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW2048 DATA SHEET SMA SPDT PIN Diode Switch from 50 MHz to 1.5 GHz Rated at 4 Watts

FMSW2048 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW2048 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• SPDT Reflective Switch
• 50 MHz to 1500 MHz
• Insertion Loss 1.4 dB max
• Isolation 50 dB
• Power Input +36 dBm CW max
• Switching Time: 1.5 µs
• Field replaceable SMA connetors
• Mil Spec Compliant
• Applications:
• Test & Measurement
• Military Communication
• Commercial Communication
• Wireless Communications
• SATCOM
• Military Electronic Systems
• RF Test Stations
• FMSW2048
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMSW2048

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW2040 FAIRVIEW-FMSW2040 Datasheet
686Kb / 5P
SMA SPDT PIN Diode Switch From 20 MHz to 1,000 MHz Rated at 150 Watts
REV 1.1
FMSW2046 FAIRVIEW-FMSW2046 Datasheet
1,019Kb / 8P
FMSW2046 DATA SHEET SMA SP6T PIN Diode Switch Absorptive From 100 MHz to 20 GHz Rated at 27 dBm
REV 1.1
FMSW2047 FAIRVIEW-FMSW2047 Datasheet
690Kb / 3P
FMSW2047 DATA SHEET SMA SPDT PIN Diode Switch from 30 MHz to 530 MHz Rated at 5 Watts
REV 1.1A
More results


Mô tả tương tự - FMSW2048

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE2031 PASTERNACK-PE2031 Datasheet
458Kb / 2P
50 Ohm 4 Way SMA Power Divider From 2 GHz to 8 GHz Rated at 10 Watts
PE2052 PASTERNACK-PE2052 Datasheet
292Kb / 3P
90 Degree SMA Hybrid From 2 GHz to 4 GHz Rated To 50 Watts
PE2054 PASTERNACK-PE2054 Datasheet
214Kb / 3P
90 Degree SMA Hybrid From 4 GHz to 8 GHz Rated To 50 Watts
PE71S2009 PASTERNACK-PE71S2009 Datasheet
451Kb / 5P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 50 MHz to 26.5 GHz Up To plus 27 dBm
PE71S2010 PASTERNACK-PE71S2010 Datasheet
445Kb / 5P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 50 MHz to 26.5 GHz Up To plus 27 dBm
PE71S6208 PASTERNACK-PE71S6208 Datasheet
551Kb / 6P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 2 GHz to 4 GHz Up To plus 30 dBm
PE2080 PASTERNACK-PE2080 Datasheet
234Kb / 2P
50 Ohm 2 Way SMA Power Divider From 4 GHz to 8 GHz Rated at 10 Watts
PE2242-06 PASTERNACK-PE2242-06 Datasheet
319Kb / 2P
Directional 6 dB SMA Coupler From 500 MHz to 3 GHz Rated To 50 Watts
PE2242-20 PASTERNACK-PE2242-20 Datasheet
319Kb / 2P
Directional 20 dB SMA Coupler From 500 MHz to 3 GHz Rated To 50 Watts
PE2202-30 PASTERNACK-PE2202-30 Datasheet
565Kb / 6P
Directional 30 dB SMA Coupler From 2 GHz to 4 GHz Rated to 50 Watts
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com