công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMSW2047 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMSW2047 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMSW2047
tải về  FMSW2047 tải về
kích thước tập tin   690.63 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW2047 DATA SHEET SMA SPDT PIN Diode Switch from 30 MHz to 530 MHz Rated at 5 Watts

FMSW2047 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMSW2047 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMSW2047
tải về  FMSW2047 Click to download

kích thước tập tin   690.63 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện FMSW2047 DATA SHEET SMA SPDT PIN Diode Switch from 30 MHz to 530 MHz Rated at 5 Watts

FMSW2047 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMSW2047 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• SPDT Reflective Switch
• 30 MHz to 530 MHz
• Insertion Loss 1.0 dB max
• Isolation 50 dB
• Power Input +37 dBm CW max
• Switching Time: 0.15 µs
• Field replaceable SMA connetors
• Mil Spec Compliant
• Applications:
• Test & Measurement
• Military Communication
• Commercial Communication
• Wireless Communications
• SATCOM
• Military Electronic Systems
• RF Test Stations
• FMSW2047
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMSW2047

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMSW2040 FAIRVIEW-FMSW2040 Datasheet
686Kb / 5P
SMA SPDT PIN Diode Switch From 20 MHz to 1,000 MHz Rated at 150 Watts
REV 1.1
FMSW2046 FAIRVIEW-FMSW2046 Datasheet
1,019Kb / 8P
FMSW2046 DATA SHEET SMA SP6T PIN Diode Switch Absorptive From 100 MHz to 20 GHz Rated at 27 dBm
REV 1.1
FMSW2048 FAIRVIEW-FMSW2048 Datasheet
813Kb / 4P
FMSW2048 DATA SHEET SMA SPDT PIN Diode Switch from 50 MHz to 1.5 GHz Rated at 4 Watts
REV 1.1
More results


Mô tả tương tự - FMSW2047

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pasternack Enterprises,...
PE2217-30 PASTERNACK-PE2217-30 Datasheet
213Kb / 3P
Dual Directional 30 dB SMA Coupler From 500 MHz to 1,000 MHz Rated To 50 Watts
PE2050 PASTERNACK-PE2050 Datasheet
213Kb / 3P
90 Degree SMA Hybrid From 500 MHz to 1,000 MHz Rated To 50 Watts
PE71S2009 PASTERNACK-PE71S2009 Datasheet
451Kb / 5P
SMA SPDT PIN Diode Switch Operating From 50 MHz to 26.5 GHz Up To plus 27 dBm
PE2070 PASTERNACK-PE2070 Datasheet
243Kb / 2P
50 Ohm 2 Way SMA Power Divider From 2 MHz to 500 MHz Rated at 1 Watts
PE7132 PASTERNACK-PE7132 Datasheet
282Kb / 3P
50 Ohm SMA Transfer PIN Diode Switch Operating From 10 MHz to 1,000 MHz Up To 2 Watts
PE2242-30 PASTERNACK-PE2242-30 Datasheet
319Kb / 2P
Directional 30 dB SMA Coupler From 500 MHz to 3 GHz Rated To 50 Watts
PE2243-10 PASTERNACK-PE2243-10 Datasheet
328Kb / 3P
Directional 10 dB SMA Coupler From 500 MHz to 18 GHz Rated To 30 Watts
PE2243-20 PASTERNACK-PE2243-20 Datasheet
328Kb / 3P
Directional 20 dB SMA Coupler From 500 MHz to 18 GHz Rated To 30 Watts
PE2243-30 PASTERNACK-PE2243-30 Datasheet
328Kb / 3P
Directional 30 dB SMA Coupler From 500 MHz to 18 GHz Rated To 30 Watts
PE2CP1024-30 PASTERNACK-PE2CP1024-30 Datasheet
419Kb / 6P
Directional 30 dB SMA Coupler From 800 MHz to 2.5 GHz Rated to 50 Watts
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com