công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMFX2028 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMFX2028 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMFX2028
tải về  FMFX2028 tải về
kích thước tập tin   500.05 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2x Active Frequency Multiplier, 23 GHz to 33 GHz Output Frequency, 12.0 dB Conversion Gain, 2.92mm Output

FMFX2028 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMFX2028 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMFX2028
tải về  FMFX2028 Click to download

kích thước tập tin   500.05 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện 2x Active Frequency Multiplier, 23 GHz to 33 GHz Output Frequency, 12.0 dB Conversion Gain, 2.92mm Output

FMFX2028 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMFX2028 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• 2x Active Frequency Multiplier
• 11.5 GHz to 16.5 GHz Input Frequency
• 23 GHz to 33 GHz Output Frequency
• Conversion Gain 12 dB typ
• Fundamental Isolation 20 dB typ
• RF Input Drive Level +3 dBm
• Max RF Input Power +13 dBm
• DC Bias +12Vdc @ 110 mA
• SMA Female Input and 2.92mm Female Output Connectors
• -40°C to +85°C Operating Temperature
• RoHS & REACH Compliant
• 50 Ohm Design
• Rugged Design meets MIL-STD-202 Test Conditions
• Applications
• Aerospace & Defense
• Test & Measurement
• Microwave Radio Systems
• Military & Commercial Communication Systems
• Research & Development
• SATCOM
• Wireless Communications
• Description
• The FMFX2028 is an active Frequency Multiplier (2x) module that covers a broad output frequency bandwidth from 23 GHz to 33 GHz. Typical
• performance includes 12 dB conversion gain, 20 dB fundamental Isolation, with an RF input drive level of +3 dBm. DC bias is +12Vdc with 110
• mA DC current. Maximum RF input power is +13 dBm with an operational temperature range of -40°C to +85°C. The rugged and compact
• package assembly supports an input SMA female connector and output 2.92mm female connector. And for highly reliable operation, the
• model is designed to meet a variety of MIL-STD-202 test conditions including shock, vibration, altitude, and humidity.




Số phần tương tự - FMFX2028

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMFX2020 FAIRVIEW-FMFX2020 Datasheet
685Kb / 4P
SMA Female Active 3x Frequency Multiplier with 2.85 GHz to 4.5 GHz Output
REV 1.0A
FMFX2021 FAIRVIEW-FMFX2021 Datasheet
640Kb / 5P
FMFX2021 DATA SHEET 26.5 GHz to 40 GHz Ka-Band 2x Active Frequency Multiplier, 22 dBm Pout, WR-28 Output with UG-599/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2022 FAIRVIEW-FMFX2022 Datasheet
638Kb / 5P
FMFX2022 DATA SHEET 40 GHz to 60 GHz U-Band 4x Active Frequency Multiplier, 10 dBm Pout, WR-19 Output with UG-383/U-M Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2023 FAIRVIEW-FMFX2023 Datasheet
641Kb / 5P
FMFX2023 DATA SHEET 50 GHz to 75 GHz V-Band 4x Active Frequency Multiplier, 15 dBm Pout, WR-15 Output with UG-385/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2024 FAIRVIEW-FMFX2024 Datasheet
641Kb / 5P
FMFX2024 DATA SHEET 40 GHz to 60 GHz E-Band 6x Active Frequency Multiplier, 15 dBm Pout, WR-12 Output with UG-387/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
More results


Mô tả tương tự - FMFX2028

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC449 HITTITE-HMC449 Datasheet
228Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 27 - 33 GHz OUTPUT
HMC578 HITTITE-HMC578 Datasheet
273Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC578LC3B HITTITE-HMC578LC3B Datasheet
287Kb / 6P
SMT GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC-C033 HITTITE-HMC-C033 Datasheet
251Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER MODULE, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC449 HITTITE-HMC449_07 Datasheet
257Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 27 - 33 GHz OUTPUT
HMC-C033 HITTITE-HMC-C033_1 Datasheet
228Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER MODULE, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC449 HITTITE-HMC449_09 Datasheet
241Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 27 - 33 GHz OUTPUT
HMC578 HITTITE-HMC578_09 Datasheet
217Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC578LC3B HITTITE-HMC578LC3B_09 Datasheet
209Kb / 6P
SMT GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
logo
Analog Devices
HMC578 AD-HMC578 Datasheet
296Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com