công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMFX2020 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMFX2020 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMFX2020
tải về  FMFX2020 tải về
kích thước tập tin   685.14 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Female Active 3x Frequency Multiplier with 2.85 GHz to 4.5 GHz Output

FMFX2020 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMFX2020 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMFX2020
tải về  FMFX2020 Click to download

kích thước tập tin   685.14 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Female Active 3x Frequency Multiplier with 2.85 GHz to 4.5 GHz Output

FMFX2020 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMFX2020 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Active Frequency Tripler (x3)
• 950 to 1500 MHz
• Input Freqeuncy
• 2850 to 4500 MHz
• Output Frequency
• Conversion Gain 9 dB typ
• Fundamental Isolation 20 dB typ
• RF Input Drive Level: 0 dBm
• Max RF Input Power: +23 dBm
• DC Bias: +12Vdc @ 150 mA
• SMA Female Connectors
• -40° C to +85° C
• Operating Temperature
• 50 Ohm Design
• Rugged Design meets MIL-
• STD-202 Test Conditions
• Applications:
• Aerospace & Defense
• Test & Measurement
• Microwave Radio Systems
• Military & Commercial
• Communication Systems
• Research & Development
• SATCOM
• Wireless Communications
• FMFX2020
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMFX2020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMFX2021 FAIRVIEW-FMFX2021 Datasheet
640Kb / 5P
FMFX2021 DATA SHEET 26.5 GHz to 40 GHz Ka-Band 2x Active Frequency Multiplier, 22 dBm Pout, WR-28 Output with UG-599/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2022 FAIRVIEW-FMFX2022 Datasheet
638Kb / 5P
FMFX2022 DATA SHEET 40 GHz to 60 GHz U-Band 4x Active Frequency Multiplier, 10 dBm Pout, WR-19 Output with UG-383/U-M Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2023 FAIRVIEW-FMFX2023 Datasheet
641Kb / 5P
FMFX2023 DATA SHEET 50 GHz to 75 GHz V-Band 4x Active Frequency Multiplier, 15 dBm Pout, WR-15 Output with UG-385/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2024 FAIRVIEW-FMFX2024 Datasheet
641Kb / 5P
FMFX2024 DATA SHEET 40 GHz to 60 GHz E-Band 6x Active Frequency Multiplier, 15 dBm Pout, WR-12 Output with UG-387/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
FMFX2025 FAIRVIEW-FMFX2025 Datasheet
642Kb / 5P
FMFX2025 DATA SHEET 60 GHz to 90 GHz E-Band 6x Active Frequency Multiplier, 20 dBm Pout, WR-12 Output with UG-387/U Flange, SMA Female Input
REV 1A
More results


Mô tả tương tự - FMFX2020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC578 HITTITE-HMC578_09 Datasheet
217Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC579 HITTITE-HMC579_09 Datasheet
217Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 32 - 46 GHz OUTPUT
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMMC-6140 AVAGO-AMMC-6140 Datasheet
424Kb / 6P
20??0 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
AMMC-6140 AVAGO-AMMC-6140_15 Datasheet
424Kb / 6P
20??0 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC916LP3E HITTITE-HMC916LP3E Datasheet
554Kb / 6P
SMT MMIC x3 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 8 - 16 GHz OUTPUT
logo
Broadcom Corporation.
AMMC-6140 BOARDCOM-AMMC-6140 Datasheet
424Kb / 6P
20??0 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
AMMC-6120 BOARDCOM-AMMC-6120 Datasheet
200Kb / 8P
8 ??24 GHz Output 횞 2 Active Frequency Multiplier
logo
Analog Devices
HMC8342 AD-HMC8342 Datasheet
283Kb / 11P
GaAs MMIC 횞2 Active Frequency Multiplier, 22 GHz to 42 GHz Output
Jun-2021
ADH814S AD-ADH814S Datasheet
737Kb / 8P
13 to 24.6 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
Rev. A
ADH561S AD-ADH561S Datasheet
723Kb / 8P
8 to 21 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
Rev. A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com