công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FMFX2017 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

FMFX2017 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện FMFX2017
tải về  FMFX2017 tải về
kích thước tập tin   694.28 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Female Active 3x Frequency Multiplier with 1.35 GHz to 1.8 GHz Output

FMFX2017 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
FMFX2017 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện FMFX2017
tải về  FMFX2017 Click to download

kích thước tập tin   694.28 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  FAIRVIEW [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.fairviewmicrowave.com/
Logo FAIRVIEW - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SMA Female Active 3x Frequency Multiplier with 1.35 GHz to 1.8 GHz Output

FMFX2017 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


FMFX2017 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Active Frequency Tripler (x3)
• 450 to 600 MHz Input
• Freqeuncy
• 1350 to 1800 MHz
• Output Frequency
• Conversion Gain 9 dB typ
• Fundamental Isolation 35 dB typ
• RF Input Drive Level: -3 dBm
• Max RF Input Power: +23 dBm
• DC Bias: +12Vdc @ 105 mA
• SMA Female Connectors
• -40° C to +85° C
• Operating Temperature
• 50 Ohm Design
• Rugged Design meets MIL-
• STD-202 Test Conditions
• Applications:
• Aerospace & Defense
• Test & Measurement
• Microwave Radio Systems
• Military & Commercial
• Communication Systems
• Research & Development
• SATCOM
• Wireless Communications
• FMFX2017
• DATA SHEET




Số phần tương tự - FMFX2017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
FMFX2011 FAIRVIEW-FMFX2011 Datasheet
653Kb / 4P
SMA Female 2x Frequency Multiplier with 1.8 GHz to 4 GHz Output and 14 dB Conversion Loss
REV 1.0A
FMFX2012 FAIRVIEW-FMFX2012 Datasheet
650Kb / 4P
SMA Female 2x Frequency Multiplier with 2.5 GHz to 6 GHz Output and 15 dB Conversion Loss
REV 1.0A
FMFX2013 FAIRVIEW-FMFX2013 Datasheet
751Kb / 4P
SMA Female 2x Frequency Multiplier with 4 GHz to 8 GHz Output and 14 dB Conversion Loss
REV 1.0A
FMFX2014 FAIRVIEW-FMFX2014 Datasheet
654Kb / 4P
SMA Female 2x Frequency Multiplier with 8 GHz to 16 GHz Output and 17 dB Conversion Loss
REV 1.0A
FMFX2015 FAIRVIEW-FMFX2015 Datasheet
464Kb / 5P
SMA Female Active 3x Frequency Multiplier with 750 MHz to 1.05 GHz Output
REV A
More results


Mô tả tương tự - FMFX2017

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC578 HITTITE-HMC578_09 Datasheet
217Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 24 - 33 GHz OUTPUT
HMC579 HITTITE-HMC579_09 Datasheet
217Kb / 6P
GaAs MMIC x2 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 32 - 46 GHz OUTPUT
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMMC-6140 AVAGO-AMMC-6140 Datasheet
424Kb / 6P
20??0 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
AMMC-6140 AVAGO-AMMC-6140_15 Datasheet
424Kb / 6P
20??0 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC916LP3E HITTITE-HMC916LP3E Datasheet
554Kb / 6P
SMT MMIC x3 ACTIVE FREQUENCY MULTIPLIER, 8 - 16 GHz OUTPUT
logo
Broadcom Corporation.
AMMC-6140 BOARDCOM-AMMC-6140 Datasheet
424Kb / 6P
20??0 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
AMMC-6120 BOARDCOM-AMMC-6120 Datasheet
200Kb / 8P
8 ??24 GHz Output 횞 2 Active Frequency Multiplier
logo
Analog Devices
HMC8342 AD-HMC8342 Datasheet
283Kb / 11P
GaAs MMIC 횞2 Active Frequency Multiplier, 22 GHz to 42 GHz Output
Jun-2021
ADH814S AD-ADH814S Datasheet
737Kb / 8P
13 to 24.6 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
Rev. A
ADH561S AD-ADH561S Datasheet
723Kb / 8P
8 to 21 GHz Output x2 Active Frequency Multiplier
Rev. A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com