công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOCSP10-005 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

AOCSP10-005 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện AOCSP10-005
tải về  AOCSP10-005 tải về
kích thước tập tin   751.81 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Active Optical Cable SFP 10Gbps, 1m, MSA Compatible

AOCSP10-005 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AOCSP10-005 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện AOCSP10-005
tải về  AOCSP10-005 Click to download

kích thước tập tin   751.81 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Active Optical Cable SFP 10Gbps, 1m, MSA Compatible

AOCSP10-005 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


AOCSP10-005 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Up to 11.1Gbps Data rate
• Maximum link length of 100m
• High Reliability 850nm VCSEL technology
• Electrically hot-pluggable
• Electrical interface compliant to SFF-8431
• Case operating temperature range: 0°C to 70°C
• Power dissipation < 1.0W per cable end
Applications
• 10G Ethernet Data center Intra-Rack and Inter-Rack links
.
Description
The AOCSP10-001 is an active optical cable designed for use in 10 Gigabit Ethernet links. They are electrically compliant
with SFF-8431 and mechanically compliant with SFF-8432. The AOCSP10-001 allows for greater link length than direct attach
cables with a lower total cost and lower power consumption than transceiver-based solutions.




Số phần tương tự - AOCSP10-005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
AOCSP10001 L-COM-AOCSP10001 Datasheet
751Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 1m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10002 L-COM-AOCSP10002 Datasheet
752Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 2m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10003 L-COM-AOCSP10003 Datasheet
751Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 3m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10005 L-COM-AOCSP10005 Datasheet
751Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 5m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10007 L-COM-AOCSP10007 Datasheet
749Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 7m, MSA Compatible
REV 1
More results


Mô tả tương tự - AOCSP10-005

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATGBICS by Approved Tec...
10304-AOC-C ATGBICS-10304-AOC-C Datasheet
397Kb / 6P
10304-AOC Extreme Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
740-065462-C ATGBICS-740-065462-C Datasheet
397Kb / 6P
740-065462 Juniper Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
AOC-SFP-10G-1M-C ATGBICS-AOC-SFP-10G-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
AOC-SFP-10G-1M Dell Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
CBL-10GSFP-AOC-1M-C ATGBICS-CBL-10GSFP-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
CBL-10GSFP-AOC-1M Dell Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
EX-SFP-10GE-AOC-1M-C ATGBICS-EX-SFP-10GE-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
EX-SFP-10GE-AOC-1M Juniper Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
JNP-10G-AOC-1M-C ATGBICS-JNP-10G-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
JNP-10G-AOC-1M Juniper Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
SFP-10G-AOC1M-C ATGBICS-SFP-10G-AOC1M-C Datasheet
397Kb / 6P
SFP-10G-AOC1M Cisco Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
SFP-XG-D-AOC-1M-C ATGBICS-SFP-XG-D-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
SFP-XG-D-AOC-1M H3C Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
XAOCBL-1M-C ATGBICS-XAOCBL-1M-C Datasheet
397Kb / 6P
XAOCBL-1M Intel Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
AOC-SFP-10G-1M-AT ATGBICS-AOC-SFP-10G-1M-AT Datasheet
471Kb / 6P
Universally Coded MSA 1G/10Gb/s SFP Active Optical Cable, 1m
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com