công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AOCSP10001 bảng dữ liệu (PDF) - Infinite Electronics International, Inc.

AOCSP10001 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.
tên linh kiện AOCSP10001
tải về  AOCSP10001 tải về
kích thước tập tin   751.8 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Active Optical Cable SFP 10Gbps, 1m, MSA Compatible

AOCSP10001 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
AOCSP10001 Datasheet PDF - Infinite Electronics International, Inc.

tên linh kiện AOCSP10001
tải về  AOCSP10001 Click to download

kích thước tập tin   751.8 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  L-COM [Infinite Electronics International, Inc.]
Trang chủ  https://www.l-com.com/
Logo L-COM - Infinite Electronics International, Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện Active Optical Cable SFP 10Gbps, 1m, MSA Compatible

AOCSP10001 bảng dữ liệu (HTML) - Infinite Electronics International, Inc.


AOCSP10001 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Up to 11.1Gbps Data rate
• Maximum link length of 100m
• High Reliability 850nm VCSEL technology
• Electrically hot-pluggable
• Electrical interface compliant to SFF-8431
• Case operating temperature range: 0°C to 70°C
• Power dissipation < 1.0W per cable end

Applications
• 10G Ethernet Data center Intra-Rack and Inter-Rack

Description
The AOCSP10-001 is an active optical cable designed for use in 10 Gigabit Ethernet links. They are electrically compliant
with SFF-8431 and mechanically compliant with SFF-8432. The AOCSP10-001 allows for greater link length than direct attach
cables with a lower total cost and lower power consumption than transceiver-based solutions.




Số phần tương tự - AOCSP10001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Infinite Electronics In...
AOCSP10002 L-COM-AOCSP10002 Datasheet
752Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 2m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10003 L-COM-AOCSP10003 Datasheet
751Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 3m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10005 L-COM-AOCSP10005 Datasheet
751Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 5m, MSA Compatible
REV 1
AOCSP10007 L-COM-AOCSP10007 Datasheet
749Kb / 6P
Active Optical Cable SFP 10Gbps, 7m, MSA Compatible
REV 1
More results


Mô tả tương tự - AOCSP10001

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ATGBICS by Approved Tec...
10304-AOC-C ATGBICS-10304-AOC-C Datasheet
397Kb / 6P
10304-AOC Extreme Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
740-065462-C ATGBICS-740-065462-C Datasheet
397Kb / 6P
740-065462 Juniper Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
AOC-SFP-10G-1M-C ATGBICS-AOC-SFP-10G-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
AOC-SFP-10G-1M Dell Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
CBL-10GSFP-AOC-1M-C ATGBICS-CBL-10GSFP-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
CBL-10GSFP-AOC-1M Dell Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
EX-SFP-10GE-AOC-1M-C ATGBICS-EX-SFP-10GE-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
EX-SFP-10GE-AOC-1M Juniper Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
JNP-10G-AOC-1M-C ATGBICS-JNP-10G-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
JNP-10G-AOC-1M Juniper Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
SFP-10G-AOC1M-C ATGBICS-SFP-10G-AOC1M-C Datasheet
397Kb / 6P
SFP-10G-AOC1M Cisco Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
SFP-XG-D-AOC-1M-C ATGBICS-SFP-XG-D-AOC-1M-C Datasheet
398Kb / 6P
SFP-XG-D-AOC-1M H3C Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
XAOCBL-1M-C ATGBICS-XAOCBL-1M-C Datasheet
397Kb / 6P
XAOCBL-1M Intel Compatible Active Optical Cable 10G SFP (1m)
AOC-SFP-10G-1M-AT ATGBICS-AOC-SFP-10G-1M-AT Datasheet
471Kb / 6P
Universally Coded MSA 1G/10Gb/s SFP Active Optical Cable, 1m
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com