công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R10DO0003EU0100 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R10DO0003EU0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R10DO0003EU0100
tải về  R10DO0003EU0100 tải về
kích thước tập tin   104.35 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PMIC with Step-Down Switching and LDO Regulators

R10DO0003EU0100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R10DO0003EU0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R10DO0003EU0100
tải về  R10DO0003EU0100 Click to download

kích thước tập tin   104.35 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện PMIC with Step-Down Switching and LDO Regulators

R10DO0003EU0100 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R10DO0003EU0100 Thông tin chi tiết sản phẩm

• VIN_Bulk input supply range: 4.25V to 15.0V
• VIN_Mgmt input supply range: 3.0V to 3.6V
• Four step-down switching regulators: SWA, SWB,
SWC, and SWD
• Programmable dual-phase and single-phase
regulator for SWA and SWB
• Three LDO regulators: VBias, VOUT_1.8V,
VOUT_1.0V
• Automatic switchover from VIN_Mgmt input supply
to VIN_Bulk input supply
• Error injection capability
• Error log registers
• Write protect mode of operation
• Independently programmable output voltages,
power up and power down sequence for switch regulators
• Input and output power-good status reporting mechanism
• VIN_Bulk input supply protection feature: Input
overvoltage and input undervoltage




Số phần tương tự - R10DO0003EU0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R10DO0001EU0100 RENESAS-R10DO0001EU0100 Datasheet
205Kb / 3P
DDR5 Register Command Address up to 4800MT/s
Oct 28, 2021
R10DO0002EU0100 RENESAS-R10DO0002EU0100 Datasheet
194Kb / 2P
DDR4RCD02 Register Command Address Buffer and Parity
Oct 26, 2021
R10DO0005EU0100 RENESAS-R10DO0005EU0100 Datasheet
161Kb / 2P
I3C Basic 1:2 Bus Multiplexer
Jun.13.22
More results


Mô tả tương tự - R10DO0003EU0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LT1375 LINER-LT1375 Datasheet
232Kb / 28P
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
logo
Gamma Microelectronics ...
GM7130 GAMMA-GM7130 Datasheet
244Kb / 14P
3A STEP-DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
GM2574 GAMMA-GM2574 Datasheet
130Kb / 8P
1.5A STEP DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
GM7130HV GAMMA-GM7130HV Datasheet
143Kb / 9P
3A STEP DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
GM7130 GAMMA-GM7130_1 Datasheet
142Kb / 9P
3A STEP DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
GM7130 GAMMA-GM7130_13 Datasheet
501Kb / 10P
3A STEP DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
GM7130_1312 GAMMA-GM7130_1312 Datasheet
2Mb / 10P
3A STEP DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
logo
Linear Technology
LT1375 LINER-LT1375_15 Datasheet
511Kb / 28P
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
LT1376 LINER-LT1376_15 Datasheet
511Kb / 28P
1.5A, 500kHz Step-Down Switching Regulators
logo
Shanghai Leiditech Elec...
GM7130HV LEIDITECH-GM7130HV Datasheet
696Kb / 10P
3A STEP DOWN VOLTAGE SWITCHING REGULATORS
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com