công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R10DO0001EU0100 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

R10DO0001EU0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện R10DO0001EU0100
tải về  R10DO0001EU0100 tải về
kích thước tập tin   205.42 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện DDR5 Register Command Address up to 4800MT/s

R10DO0001EU0100 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
R10DO0001EU0100 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R10DO0001EU0100
tải về  R10DO0001EU0100 Click to download

kích thước tập tin   205.42 Kbytes
Page   3 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện DDR5 Register Command Address up to 4800MT/s

R10DO0001EU0100 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


R10DO0001EU0100 Thông tin chi tiết sản phẩm

• Pinout optimized DDR5 RDIMM PCB layout
• DDR5 server speeds up to 4800MT/s
• Supports power-down modes to conserve server
power
• Supports 1-rank/2-rank DIMM configurations
• Supports SDP, DDP, 3DS DRAM types
• Supports up to 16Gb DRAM die
• Provides access to internal control words for
configuring device features and adapting to different
RDIMM and system applications
• I3C sideband access for asynchronous register access control
• BCOM SidebandBus for LRDIMM data buffer control
• Loopback and pass-through modes
• Package: 8.7 × 13.5 mm, 240-FCBGA
• Available in commercial temp. range (0°C to 70°C)
and industrial temp. range (-40°C to 105°C)




Số phần tương tự - R10DO0001EU0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
R10DO0002EU0100 RENESAS-R10DO0002EU0100 Datasheet
194Kb / 2P
DDR4RCD02 Register Command Address Buffer and Parity
Oct 26, 2021
R10DO0003EU0100 RENESAS-R10DO0003EU0100 Datasheet
104Kb / 1P
PMIC with Step-Down Switching and LDO Regulators
Mar 15, 2022
R10DO0005EU0100 RENESAS-R10DO0005EU0100 Datasheet
161Kb / 2P
I3C Basic 1:2 Bus Multiplexer
Jun.13.22
More results


Mô tả tương tự - R10DO0001EU0100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVT16731 PHILIPS-74ALVT16731 Datasheet
87Kb / 12P
2.5V/3.3V 1-to-4 address register/driver 3-State
1999 Mar 23
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16831 TI-SN74ALVCH16831 Datasheet
131Kb / 9P
1-TO-4 ADDRESS REGISTER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16832 TI-SN74ALVCH16832 Datasheet
124Kb / 9P
1-TO-4 ADDRESS REGISTER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH16831 HITACHI-HD74ALVCH16831 Datasheet
60Kb / 12P
1-to 4 Address Register / Driver with 3-state Outputs
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH16831 RENESAS-HD74ALVCH16831 Datasheet
2Mb / 12P
1-to 4 Address Register / Driver with 3-state Outputs
HD74ALVCH16832 RENESAS-HD74ALVCH16832 Datasheet
2Mb / 12P
1-to-4 Address Register / Driver with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
CAB4A TI1-CAB4A Datasheet
221Kb / 10P
CAB4A - DDR4 Register 32-Bit 1:2 Command/Address/Control Buffer and 1:4 Differential Clock Buffer
logo
Elite Semiconductor Mem...
F59L512M81A ESMT-F59L512M81A Datasheet
1Mb / 40P
Command/Address/Data Multiplexed I/O Port
logo
Panasonic Semiconductor
MN101E34 PANASONIC-MN101E34 Datasheet
321Kb / 3P
Correcting address designation: Up to 7 addresses possible
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH16832 TI1-SN74ALVCH16832_08 Datasheet
299Kb / 11P
1-TO-4 ADDRESS REGISTER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com