công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX20844B bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

MAX20844B Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện MAX20844B
tải về  MAX20844B tải về
kích thước tập tin   333.78 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors

MAX20844B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX20844B Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện MAX20844B
tải về  MAX20844B Click to download

kích thước tập tin   333.78 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors

MAX20844B bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


MAX20844B Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Space-Optimized Solution
• Monolithic, Smart Power Stage
• Integrated VCC and VDD Capacitors
• Phase-Current Steering for Thermal Balance
• Small Footprint: 20mm2
• Peak Efficiency 1-Phase, 600kHz, 12V VIN
• 92.4% at 1V VOUT
• 95% at 1.8V VOUT
• 300kHz to 1.3MHz Switching Frequency
• Telemetry and Fault Reporting through Controller IC
PMBus
• Accurate Temperature Monitoring and Reporting
• Accurate Per-Phase Current Reporting
• Fault_ID Indicates Type of Fault
• Advanced Self-Protection Features*
• Supply and Boost UVLO Protection
• Input Supply OVLO Protection
• Boost Refresh
• VX Short and Overtemperature Shutdown
• VX Open and Short Detection at Power-up
• Fast Overcurrent Protection
• Inductor Saturation Protection
• Open/Short Pin Detection during Startup




Số phần tương tự - MAX20844B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX2084 MAXIM-MAX2084 Datasheet
125Kb / 2P
16-Channel Operation and Data Capture in VGA Mode or CW Doppler Mode
logo
Analog Devices
MAX20840T AD-MAX20840T Datasheet
1Mb / 24P
40A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus
Rev 0; 11/24
MAX20840TAFE+ AD-MAX20840TAFE+ Datasheet
1Mb / 24P
40A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus
Rev 0; 11/24
MAX20840TAFE+T AD-MAX20840TAFE+T Datasheet
1Mb / 24P
40A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus
Rev 0; 11/24
MAX20846 AD-MAX20846 Datasheet
252Kb / 2P
4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors
19-101639; Rev 0; 6/23
More results


Mô tả tương tự - MAX20844B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDMF5820DC FAIRCHILD-FDMF5820DC Datasheet
1Mb / 25P
Smart Power Stage Module with Integrated Temperature Monitor
FDMF5820DCCT-ND FAIRCHILD-FDMF5820DCCT-ND Datasheet
1Mb / 25P
FDMF5820DC-Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated Temperature Monitor
logo
Vishay Siliconix
SIC645 VISHAY-SIC645 Datasheet
400Kb / 18P
60 A VRPower Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated High-Accuracy Current and Temperature Monitors
31-Oct-16
logo
Intersil Corporation
ISL99227 INTERSIL-ISL99227 Datasheet
478Kb / 17P
Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated High Accuracy Current and Temperature Monitors
October 27, 2016
logo
ON Semiconductor
FDMF5820DC ONSEMI-FDMF5820DC Datasheet
1Mb / 26P
Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated Temperature Monitor
May 2016 Rev. 1.7
FDMF5821 ONSEMI-FDMF5821 Datasheet
1Mb / 26P
Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated Temperature Monitor
October 2016 Rev. 1.0
logo
Renesas Technology Corp
ISL99227 RENESAS-ISL99227 Datasheet
886Kb / 17P
Smart Power Stage (SPS) Module with Integrated High Accuracy Current and Temperature Monitors
logo
Vishay Siliconix
SIC822 VISHAY-SIC822 Datasheet
157Kb / 5P
70 A VRPower®, Smart Power Stage With Current Sensing and Temperature Monitor
14-Jun-2021
logo
ON Semiconductor
FDMF5062 ONSEMI-FDMF5062 Datasheet
42Kb / 1P
Smart Power Stage (SPS) Modules with Integrated Current and Temperature Monitors
logo
STMicroelectronics
PM7080A STMICROELECTRONICS-PM7080A Datasheet
599Kb / 23P
Smart power stage with current sensing, temperature monitor and fault reporting
19-Apr-2022
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com