công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX20840T bảng dữ liệu (PDF) - Analog Devices

MAX20840T Datasheet PDF - Analog Devices
tên linh kiện MAX20840T
tải về  MAX20840T tải về
kích thước tập tin   1244.7 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 40A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus

MAX20840T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
MAX20840T Datasheet PDF - Analog Devices

tên linh kiện MAX20840T
tải về  MAX20840T Click to download

kích thước tập tin   1244.7 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
Giải thích chi tiết về linh kiện 40A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus

MAX20840T bảng dữ liệu (HTML) - Analog Devices


MAX20840T Thông tin chi tiết sản phẩm

Benefits and Features
•High Power Density with Low Component Count
•Compact 4.3mm x 6.55mm, 16-Pin FC2QFNPackage
•Internal Compensation
•Single-Supply Operation with Integrated LDO forBias Generation
•Wide Operating Range
•2.7V to 16V Input Voltage Range
•0.4V to 5.8V Output Voltage Range
•500kHz to 2MHz Configurable SwitchingFrequency
•-40°C to +125°C Junction Temperature Range
•Optimized Performance and Efficiency
•94.5% Peak Efficiency with VDDH = 12V andVOUT = 1.8V
•High Efficiency with Optional External Bias InputSupply
•AMS to Improve Load-Transient Response
•Differential Remote Sense
•PMBus Interface
•Adaptive Voltage Scaling of 0.4V to 0.8VReference Range
•PMBus Telemetry of Output Current, OutputVoltage, Input Voltage, and JunctionTemperature
Applications
•Data Center Power
•Communications Equipment
•Networking Equipment
•Servers and Storage
•Point-of-Load Voltage Regulators




Số phần tương tự - MAX20840T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX2084 MAXIM-MAX2084 Datasheet
125Kb / 2P
16-Channel Operation and Data Capture in VGA Mode or CW Doppler Mode
logo
Analog Devices
MAX20844B AD-MAX20844B Datasheet
333Kb / 2P
4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors
Rev 0 7/25
MAX20845B AD-MAX20845B Datasheet
333Kb / 2P
4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors
Rev 0 7/25
MAX20846 AD-MAX20846 Datasheet
252Kb / 2P
4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors
19-101639; Rev 0; 6/23
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX2084EVKIT MAXIM-MAX2084EVKIT Datasheet
125Kb / 2P
16-Channel Operation and Data Capture in VGA Mode or CW Doppler Mode
More results


Mô tả tương tự - MAX20840T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX8643A MAXIM-MAX8643A Datasheet
303Kb / 16P
3A, 2MHz Step-Down Regulator with Integrated Switches
Rev 0; 3/07
MAX8643A_0709 MAXIM-MAX8643A_0709 Datasheet
321Kb / 16P
3A, 2MHz Step-Down Regulator with Integrated Switches
Rev 1; 9/07
MAX8643A MAXIM-MAX8643A_09 Datasheet
324Kb / 16P
3A, 2MHz Step-Down Regulator with Integrated Switches
Rev 2; 10/09
MAX15038 MAXIM-MAX15038_09 Datasheet
365Kb / 19P
4A, 2MHz Step-Down Regulator with Integrated Switches
Rev 1; 12/09
MAX20812 MAXIM-MAX20812 Datasheet
876Kb / 26P
Dual-Output, 6A, 3MHz, 2.7V to 16V, Step-Down Switching Regulator
Rev 1; 3/21
MAX20743 MAXIM-MAX20743 Datasheet
1Mb / 31P
Integrated, Step-Down Switching Regulator with PMBus
19-8582; Rev 1; 10/16
MAX20730 MAXIM-MAX20730 Datasheet
1Mb / 31P
Integrated, Step-Down Switching Regulator with PMBus
2020
logo
Analog Devices
MAX20828T AD-MAX20828T Datasheet
1Mb / 27P
Dual-Output 8A, 3MHz, 2.7V-16V Step Down Switching Regulator
Rev 0; 6/22
MAX20810 AD-MAX20810 Datasheet
1Mb / 24P
10A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus
19-101568; Rev 0; 11/22
MAX20815 AD-MAX20815 Datasheet
885Kb / 23P
15A, 2MHz, 2.7V to 16V Integrated Step-Down Switching Regulator with PMBus
19-101637; Rev 0; 8/23
More results




Giới thiệu về Analog Devices


Analog Devices, Inc. (ADI) là một công ty giao dịch công khai, thiết kế, phát triển và sản xuất các mạch tích hợp tín hiệu tương tự, tín hiệu hỗn hợp và tín hiệu số (DSP) (ICS).
Công ty được thành lập vào năm 1965 và có trụ sở tại Norwood, Massachusetts.
ADI phục vụ một loạt các ngành công nghiệp, bao gồm hàng không vũ trụ và quốc phòng, ô tô, truyền thông, người tiêu dùng, công nghiệp, y tế, và kiểm tra và đo lường.
Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm bộ chuyển đổi dữ liệu, bộ khuếch đại và bộ so sánh, ICS quản lý năng lượng, bộ vi điều khiển, cảm biến và tần số vô tuyến (RF) và các thành phần vi sóng, trong số các thành phần khác.
ADI dành riêng cho sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng, và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các giải pháp chất lượng cao, đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu của họ.
Tập trung vào hiệu quả năng lượng và tính bền vững, ADI là một nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp IC tương tự và tương tự, thúc đẩy những tiến bộ công nghệ và cung cấp các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thách thức nhất thế giới.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com