công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AUP2G241 bảng dữ liệu (PDF) - Texas Instruments

SN74AUP2G241 Datasheet PDF - Texas Instruments
tên linh kiện SN74AUP2G241
tải về  SN74AUP2G241 tải về
kích thước tập tin   832.75 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS

SN74AUP2G241 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SN74AUP2G241 Datasheet PDF - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AUP2G241
tải về  SN74AUP2G241 Click to download

kích thước tập tin   832.75 Kbytes
Page   29 Pages
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments
Giải thích chi tiết về linh kiện LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS

SN74AUP2G241 bảng dữ liệu (HTML) - Texas Instruments


SN74AUP2G241 Thông tin chi tiết sản phẩm

1FEATURES
• Available in the Texas Instruments NanoStar™
Package
• Low Static-Power Consumption
(ICC = 0.9 mA Maximum)
• Low Dynamic-Power Consumption
(Cpd = 4.2 pF Typ at 3.3 V)
• Low Input Capacitance (Ci = 1.5 pF Typical)
• Low Noise – Overshoot and Undershoot
<10% of VCC
• Ioff Supports Partial-Power-Down Mode
Operation
• Wide Operating VCC Range of 0.8 V to 3.6 V
• Optimized for 3.3-V Operation
• 3.6-V I/O Tolerant to Support Mixed-Mode
Signal Operation
• tpd = 9.9 ns Maximum at 3.3 V
• Suitable for Point-to-Point Applications
• Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per
JESD 78, Class II
• ESD Performance Tested Per JESD 22
– 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II)
– 1000-V Charged-Device Model (C101)




Số phần tương tự - SN74AUP2G241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AUP2G241 TI-SN74AUP2G241 Datasheet
298Kb / 16P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUP2G241 TI2-SN74AUP2G241 Datasheet
832Kb / 29P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
REVISED MAY 2010
SN74AUP2G241DCUR TI-SN74AUP2G241DCUR Datasheet
298Kb / 16P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUP2G241DCUR TI2-SN74AUP2G241DCUR Datasheet
832Kb / 29P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
REVISED MAY 2010
SN74AUP2G241DCUR.B TI2-SN74AUP2G241DCUR.B Datasheet
832Kb / 29P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
REVISED MAY 2010
More results


Mô tả tương tự - SN74AUP2G241

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC2G241 TI-SN74LVC2G241 Datasheet
380Kb / 14P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN64BCT306 TI-SN64BCT306 Datasheet
90Kb / 6P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUC2G241 TI-SN74AUC2G241_08 Datasheet
427Kb / 14P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUC2G240 TI-SN74AUC2G240 Datasheet
432Kb / 12P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUP2G240 TI-SN74AUP2G240 Datasheet
284Kb / 12P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUP2G241 TI-SN74AUP2G241 Datasheet
298Kb / 16P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUP2G240 TI-SN74AUP2G240_10 Datasheet
645Kb / 16P
LOW-POWER DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUC2G240 TI-SN74AUC2G240_1 Datasheet
538Kb / 13P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AUC2G241 TI-SN74AUC2G241_09 Datasheet
526Kb / 15P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Unisonic Technologies
U74LVC2G240 UTC-U74LVC2G240 Datasheet
214Kb / 6P
DUAL BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com