công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3002164 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3002164 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3002164
tải về  3002164 tải về
kích thước tập tin   224.4 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện UK 2,5 B RD - Feed-through modular terminal block

3002164 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3002164 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3002164
tải về  3002164 Click to download

kích thước tập tin   224.4 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện UK 2,5 B RD - Feed-through modular terminal block

3002164 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3002164 Thông tin chi tiết sản phẩm

Feed-through modular terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of
connections: 2, number of positions: 1, connection method: Screw connection, cross section: 0.2
mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: red




Số phần tương tự - 3002164

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3002162 PHOENIX-3002162 Datasheet
778Kb / 28P
Marshalling panel - PTRV 8 BU/COL-COL
Jun 16, 2022
logo
List of Unclassifed Man...
300216910 ETC-300216910 Datasheet
189Kb / 3P
Self-clinching nuts for metallic materials
More results


Mô tả tương tự - 3002164

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0719032 PHOENIX-0719032 Datasheet
103Kb / 7P
Feed-through modular terminal block - UK 1,5N RD
0719074 PHOENIX-0719074 Datasheet
135Kb / 12P
Feed-through modular terminal block - UK 2,5 N RD
0719090 PHOENIX-0719090 Datasheet
135Kb / 12P
Feed-through modular terminal block - UK 2,5 N WH
0719100 PHOENIX-0719100 Datasheet
135Kb / 12P
Feed-through modular terminal block - UK 2,5 N BK
0719139 PHOENIX-0719139 Datasheet
64Kb / 5P
Feed-through terminal block - UK 3 N RD
0719223 PHOENIX-0719223 Datasheet
80Kb / 6P
Feed-through terminal block - UK 6 N RD
1037083 PHOENIX-1037083 Datasheet
90Kb / 5P
Feed-through terminal block - PTS 2,5 RD
1923157 PHOENIX-1923157 Datasheet
78Kb / 6P
Feed-through terminal block - UK 5-TWIN RD
3048328 PHOENIX-3048328 Datasheet
188Kb / 18P
Feed-through terminal block - UK 35 RD
3209512 PHOENIX-3209512 Datasheet
70Kb / 5P
Feed-through terminal block - PT 2,5 RD
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com