công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3002162 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

3002162 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 3002162
tải về  3002162 tải về
kích thước tập tin   778.25 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Marshalling panel - PTRV 8 BU/COL-COL

3002162 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
3002162 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3002162
tải về  3002162 Click to download

kích thước tập tin   778.25 Kbytes
Page   28 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện Marshalling panel - PTRV 8 BU/COL-COL

3002162 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


3002162 Thông tin chi tiết sản phẩm

Marshalling panel, nom. voltage: 250 V, nominal current: 8 A, connection method: Push-in
connection, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross
section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Your advantages
• Tool-free wiring in a confined space thanks to compact size
• Color configuration possible according to VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 or unlimited.
• High contact quality thanks to push-in technology as a replacement for Wire-Wrap®, TERMI-POINT®, etc.
• Individual color assignment of cable and terminal point to ensure error-free, safe operation
• The 2.3 mm test connection enables testing between the conductors with test pins commonly used in the industry




Số phần tương tự - 3002162

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3002164 PHOENIX-3002164 Datasheet
224Kb / 6P
UK 2,5 B RD - Feed-through modular terminal block
logo
List of Unclassifed Man...
300216910 ETC-300216910 Datasheet
189Kb / 3P
Self-clinching nuts for metallic materials
More results


Mô tả tương tự - 3002162

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
3001851 PHOENIX-3001851 Datasheet
769Kb / 28P
Marshalling panel - PTRV 8 /COL-RDWH
Jun 3, 2022
3001871 PHOENIX-3001871 Datasheet
671Kb / 24P
Marshalling panel - PTRV 4 /COL-WH
Jun 3, 2022
3001874 PHOENIX-3001874 Datasheet
671Kb / 24P
Marshalling panel - PTRV 4 /WH-COL
Jun 3, 2022
3001875 PHOENIX-3001875 Datasheet
675Kb / 25P
Marshalling panel - PTRV 4 /COL-COL
Jun 2, 2022
3001879 PHOENIX-3001879 Datasheet
768Kb / 28P
Marshalling panel - PTRV 8 /COL-COL
Jun 2, 2022
3002460 PHOENIX-3002460 Datasheet
676Kb / 24P
Marshalling panel - PTRV 4 BU/COL-COL
Jun 16, 2022
3001876 PHOENIX-3001876 Datasheet
773Kb / 28P
Marshalling panel - PTRV 8 /COL-WHRD
Jun 24, 2022
3001877 PHOENIX-3001877 Datasheet
773Kb / 28P
Marshalling panel - PTRV 8 /RDWH-COL
Jun 24, 2022
3001878 PHOENIX-3001878 Datasheet
773Kb / 28P
Marshalling panel - PTRV 8 /WHRD-COL
Jun 24, 2022
3001888 PHOENIX-3001888 Datasheet
772Kb / 28P
Marshalling panel - FTRV 8 /COL-COL
Jun 23, 2022
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com