công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1634000 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1634000 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1634000
tải về  1634000 tải về
kích thước tập tin   399.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB connector

1634000 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1634000 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1634000
tải về  1634000 Click to download

kích thước tập tin   399.32 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB connector

1634000 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1634000 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Sn, contact connection type: Socket, number of potentials: 6,
number of rows: 2, number of positions: 6, number of connections: 6, pitch: 5.08 mm, connection
method: Push-in spring connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, locking clip: -
Locking clip, plug-in system: HSC 1,5, locking: without, mounting method: without, type of
packaging: packed in cardboard




Số phần tương tự - 1634000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
16340-850 ETC1-16340-850 Datasheet
672Kb / 8P
Lithium Ion Battery Specifications
logo
Lumberg
163401 LUMBERG-163401 Datasheet
826Kb / 3P
Power supply connectors
logo
Festo Corporation.
163401 FESTO-163401 Datasheet
95Kb / 2P
ISO cylinder
logo
Lumberg
163402 LUMBERG-163402 Datasheet
487Kb / 3P
Power supply connectors
logo
Festo Corporation.
163402 FESTO-163402 Datasheet
95Kb / 2P
ISO cylinder
More results


Mô tả tương tự - 1634000

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2202232 PHOENIX-2202232 Datasheet
77Kb / 3P
Printed-circuit board connector - HSCH 1,5-3U/18 9005
2202233 PHOENIX-2202233 Datasheet
103Kb / 3P
Printed-circuit board connector - HSCH 1,5-2U/12 9005
1849081 PHOENIX-1849081 Datasheet
698Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 6-STF-3,81
Jul 20, 2022
1847097 PHOENIX-1847097 Datasheet
772Kb / 14P
PCB connector - MC 1,5/ 6-STF-3,5
Jul 20, 2022
1848930 PHOENIX-1848930 Datasheet
712Kb / 17P
PCB connector - LPC 1,5/ 6-ST-3,81
Jul 20, 2022
1767610 PHOENIX-1767610 Datasheet
277Kb / 8P
PCB connector - MC 1,5/ 6-STZ2-3,5
Nov 30, 2022
1984057 PHOENIX-1984057 Datasheet
470Kb / 12P
PCB connector - PT 1,5/ 6-PVH-3,5
Jul 21, 2022
1836118 PHOENIX-1836118 Datasheet
422Kb / 13P
PCB connector - MC 1,5/ 6-ST-5,08
Jan 3, 2023
1984358 PHOENIX-1984358 Datasheet
337Kb / 10P
PCB connector - PT 1,5/ 6-PH-3,5
Jan 3, 2023
1464109 PHOENIX-1464109 Datasheet
687Kb / 17P
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com