công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OKY2007-4 bảng dữ liệu (PDF) - AG Electronica

OKY2007-4 Datasheet PDF - AG Electronica
tên linh kiện OKY2007-4
tải về  OKY2007-4 tải về
kích thước tập tin   354.19 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560 PRO-MINI

OKY2007-4 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
OKY2007-4 Datasheet PDF - AG Electronica

tên linh kiện OKY2007-4
tải về  OKY2007-4 Click to download

kích thước tập tin   354.19 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560 PRO-MINI

OKY2007-4 bảng dữ liệu (HTML) - AG Electronica


OKY2007-4 Thông tin chi tiết sản phẩm

Descripción
Es una placa integrada, pero igual de estable, y utiliza los chips originales ATmega2560 (16 MHz). La placa utiliza el chip CH340G como convertidor UART-USB. Cuando se trabaja en la frecuencia de 12 MHz, dando un resultado estable del intercambio de datos (es necesario instalar controladores en la computadora). Mega PRO (Embed) 2560 CH340G/ATmega2560-se conecta a la computadora a través del cable micro-USB (utilizado para teléfonos inteligentes Android (casi todos)). Puede suministrar alimentación a bordo a través del conector micro-USB o para alimentar los cabezales. El regulador de voltaje (LDO) puede tratar la tensión entrante de 6 V a 9 V (cresta 18 V) DC. Corriente de salida para 5 V alrededor de 3,3 mA, para V aproximadamente 800 mA (tenga en cuenta que cuanto mayor sea la tensión de entrada, menor será la corriente de salida). Eso proporcionará energía confiable para la mayoría de sus proyectos iniciales




Số phần tương tự - OKY2007-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AG Electronica
OKY2001-1 AGELECTRONICA-OKY2001-1 Datasheet
333Kb / 1P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO GENERICO
13/12/2019
OKY2002 AGELECTRONICA-OKY2002 Datasheet
814Kb / 6P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO R3
01/03/2019
OKY2002-1 AGELECTRONICA-OKY2002-1 Datasheet
936Kb / 6P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO REV3
01/10/2019
OKY2002-2 AGELECTRONICA-OKY2002-2 Datasheet
1Mb / 10P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO ESP8266 WiFi
3/07/2019
OKY2006 AGELECTRONICA-OKY2006 Datasheet
2Mb / 6P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO NANO
28/02/2019
More results


Mô tả tương tự - OKY2007-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GMMAM08 ETC2-GMMAM08 Datasheet
1Mb / 68P
Mini Modulo AT mega 8L
logo
Linear Technology
DC2026AFA LINER-DC2026AFA Datasheet
438Kb / 16P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
List of Unclassifed Man...
7282-3SG-300 ETC1-7282-3SG-300 Datasheet
245Kb / 4P
MINI-CON-X짰 FIELD INSTALLABLE CONNECTORS
6282-6SG-522 ETC2-6282-6SG-522 Datasheet
242Kb / 4P
MINI-CON-X FIELD INSTALLABLE CONNECTORS
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2238E MURATA-SF2238E Datasheet
801Kb / 6P
2560 MHz SAW Filter
logo
Linear Dimensions Semic...
DC2026C LINEAR_DIMENSIONS-DC2026C Datasheet
449Kb / 18P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
Rohm
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
logo
Qorvo, Inc
880157 QORVO-880157 Datasheet
237Kb / 6P
2560 MHz BAW Filter
logo
List of Unclassifed Man...
MEGA-2560 ETC-MEGA-2560 Datasheet
919Kb / 18P
Arduino® MEGA 2560 Rev3
21/09/2022
logo
Arduino
ABX00062 ARDUINO-ABX00062 Datasheet
4Mb / 12P
Arduino® UNO Mini
24/11/2021
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com