công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OKY2001-1 bảng dữ liệu (PDF) - AG Electronica

OKY2001-1 Datasheet PDF - AG Electronica
tên linh kiện OKY2001-1
tải về  OKY2001-1 tải về
kích thước tập tin   333.87 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO GENERICO

OKY2001-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
OKY2001-1 Datasheet PDF - AG Electronica

tên linh kiện OKY2001-1
tải về  OKY2001-1 Click to download

kích thước tập tin   333.87 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Trang chủ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica
Giải thích chi tiết về linh kiện TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO GENERICO

OKY2001-1 bảng dữ liệu (HTML) - AG Electronica


OKY2001-1 Thông tin chi tiết sản phẩm

Description:
Digital I/O:0-13
Analog I/O:0-5
Support ISP download function
Input voltage: DC 5V ~ 9V (No external power supply when connected to the computer)
Output voltage: DC 5V / 3.3V
Using Atmel Atmega328 microprocessor controller

Features:
Open the original schematic design, free development software interface download, also allow your needs to be modified, easy and convenient to download the program.
Can simply use sensors, all kinds of electronic components connection (such as LED lights, buzzer, buttons and photosensitive resistance, etc), make all sorts of interesting work.
Using high-speed microprocessor controller (ATMEGA328), development interface and environment are all very simple, easy 10 understand, very suitable for beginners to learn.




Số phần tương tự - OKY2001-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AG Electronica
OKY2002 AGELECTRONICA-OKY2002 Datasheet
814Kb / 6P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO R3
01/03/2019
OKY2002-1 AGELECTRONICA-OKY2002-1 Datasheet
936Kb / 6P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO REV3
01/10/2019
OKY2002-2 AGELECTRONICA-OKY2002-2 Datasheet
1Mb / 10P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO UNO ESP8266 WiFi
3/07/2019
OKY2006 AGELECTRONICA-OKY2006 Datasheet
2Mb / 6P
TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO NANO
28/02/2019
OKY2006-5 AGELECTRONICA-OKY2006-5 Datasheet
615Kb / 3P
ARDUINO NANO EVERY ATMEGA 4808
29/JUN/2023
More results


Mô tả tương tự - OKY2001-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
DC2026AFA LINER-DC2026AFA Datasheet
438Kb / 16P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
Linear Dimensions Semic...
DC2026C LINEAR_DIMENSIONS-DC2026C Datasheet
449Kb / 18P
Linduino One Isolated Arduino-Compatible Demonstration Board
logo
Newhaven Display Intern...
NHD-1.69-AU-SHIELD NEWHAVEN-NHD-1.69-AU-SHIELD Datasheet
1Mb / 13P
Graphic Color OLED Display Module Arduino UNO Shield
logo
Rohm
BD1020HFV-EVK-001 ROHM-BD1020HFV-EVK-001 Datasheet
688Kb / 3P
Arduino Uno
BD7411G-EVK-001 ROHM-BD7411G-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno
BM1422AGMV-EVK-001 ROHM-BM1422AGMV-EVK-001 Datasheet
695Kb / 3P
Arduino Uno 1pcs
logo
Dorji Industrial Group ...
DAD06 DORJI-DAD06 Datasheet
533Kb / 9P
SX1262 testing board for Arduino UNO and ST Nucleo--L053R8
logo
Arduino
ABX00062 ARDUINO-ABX00062 Datasheet
4Mb / 12P
Arduino® UNO Mini
24/11/2021
ABX00080 ARDUINO-ABX00080 Datasheet
2Mb / 17P
Arduino® UNO R4 Minima
25/07/2023
ABX00087 ARDUINO-ABX00087 Datasheet
8Mb / 23P
Arduino® UNO R4 WiFi
08/06/2023
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com