công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1618780 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1618780 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1618780
tải về  1618780 tải về
kích thước tập tin   408.02 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-6ES1N8ACK02S - Panel feed-through

1618780 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1618780 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1618780
tải về  1618780 Click to download

kích thước tập tin   408.02 Kbytes
Page   9 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện ST-6ES1N8ACK02S - Panel feed-through

1618780 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1618780 Thông tin chi tiết sản phẩm

Panel feed-through, straight, SPEEDCON, M17, number of positions: 6+PE, contact connection
type: Socket, Flat gasket, 4x Ø 3.2, shielded: yes, flange dimensions: 25.75 mm x 25.75 mm,
cable diameter range: 3.5 mm ... 5.5 mm, number of positions: 7, connection method: Crimp
connection, series: ST, Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb
< 0.1 %) item no.: 1243326

Your advantages
• Reduced size: ideal for compact devices
• Consistent EMC protection for reliable connection solutions in the industrial environment
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
• Flexible use: reliably connect various cable diameters
• User-specific, suitable for front and rear mounting




Số phần tương tự - 1618780

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
161878 FESTO-161878 Datasheet
72Kb / 2P
Plug socket with cable
logo
PHOENIX CONTACT
1618781 PHOENIX-1618781 Datasheet
471Kb / 12P
ST-6ES1N8ACK03S - Panel feed-through
1618782 PHOENIX-1618782 Datasheet
583Kb / 12P
ST-6ES1N8ACK04S - Panel feed-through
1618785 PHOENIX-1618785 Datasheet
583Kb / 12P
ST-7ES1N8ACK04S - Panel feed-through
1618786 PHOENIX-1618786 Datasheet
506Kb / 9P
ST-7ES1N8ACK03S - Panel feed-through
More results


Mô tả tương tự - 1618780

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1618763 PHOENIX-1618763 Datasheet
184Kb / 10P
Panel feed-through - ST-3ES1N8ACK03S
09/11/2020
1618776 PHOENIX-1618776 Datasheet
578Kb / 12P
ST-6EP1N8ACK02S - Panel feed-through
1618823 PHOENIX-1618823 Datasheet
627Kb / 14P
ST-8ES1N8ACK04S - Panel feed-through
1618402 PHOENIX-1618402 Datasheet
581Kb / 12P
ST-3EP1N8ACK02S - Panel feed-through
1618774 PHOENIX-1618774 Datasheet
583Kb / 12P
ST-5ES1N8ACK04S - Panel feed-through
1618785 PHOENIX-1618785 Datasheet
583Kb / 12P
ST-7ES1N8ACK04S - Panel feed-through
1618836 PHOENIX-1618836 Datasheet
617Kb / 13P
ST-17S1N8ACK04S - Panel feed-through
1618834 PHOENIX-1618834 Datasheet
608Kb / 12P
ST-17S1N8ACK02S - Panel feed-through
1618407 PHOENIX-1618407 Datasheet
625Kb / 13P
ST-3EP1N8ACK03S - Panel feed-through
1618767 PHOENIX-1618767 Datasheet
571Kb / 12P
ST-5EP1N8ACK02S - Panel feed-through
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com