công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTD2955 bảng dữ liệu (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

NTD2955 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
tên linh kiện NTD2955
tải về  NTD2955 tải về
kích thước tập tin   260.2 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc P-Channel MOSFET Transistor

NTD2955 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NTD2955 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện NTD2955
tải về  NTD2955 Click to download

kích thước tập tin   260.2 Kbytes
Page   2 Pages
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
Giải thích chi tiết về linh kiện isc P-Channel MOSFET Transistor

NTD2955 bảng dữ liệu (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


NTD2955 Thông tin chi tiết sản phẩm

FEATURES
· Drain Current -ID= -12A@ TC=25℃
· Drain Source Voltage -VDSS= -60V(Min)
· Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) = 0.18Ω(Max)@VGS= -10V
DESCRIPTION
· Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




Số phần tương tự - NTD2955

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
64Kb / 8P
Power MOSFET
October, 2004 ??Rev. 7
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
124Kb / 8P
??0 V, ??2 A, P?묬hannel DPAK
October, 2012 ??Rev. 12
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
88Kb / 7P
Power MOSFET
March, 2017 ??Rev. 16
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
112Kb / 8P
Power MOSFET ??0 V, ??2 A, P?묬hannel DPAK
October, 2012 ??Rev. 12
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
NTD2955 EVVOSEMI-NTD2955 Datasheet
388Kb / 6P
-60V P-Channel MOSFET
Rev:2023A2
More results


Mô tả tương tự - NTD2955

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCC1833 ISC-ISCC1833 Datasheet
389Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
FX20KMJ-2 ISC-FX20KMJ-2 Datasheet
315Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
ISCPL45D ISC-ISCPL45D Datasheet
316Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
SUD50P06-15 ISC-SUD50P06-15 Datasheet
267Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
AOD403 ISC-AOD403 Datasheet
377Kb / 2P
Isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP3028LK3 ISC-DMP3028LK3 Datasheet
309Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP4015SK3 ISC-DMP4015SK3 Datasheet
310Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
DMP4051LK3 ISC-DMP4051LK3 Datasheet
310Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
ISCNL266D ISC-ISCNL266D Datasheet
271Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
More results




Giới thiệu về Inchange Semiconductor Company Limited


Công ty bán dẫn Inchange Limited là một công ty bán dẫn Trung Quốc được thành lập vào năm 1997.

Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm bao gồm các thiết bị năng lượng tương tự và rời rạc và điốt cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.

Inchange được biết đến với sự tập trung vào chất lượng và độ tin cậy, và các sản phẩm của nó được sử dụng rộng rãi trong quản lý năng lượng, ánh sáng và các ứng dụng khác.

Công ty có hoạt động tại một số quốc gia và là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị điện và điốt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com