công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTD2955 bảng dữ liệu (PDF) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

NTD2955 Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
tên linh kiện NTD2955
tải về  NTD2955 tải về
kích thước tập tin   388.34 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện -60V P-Channel MOSFET

NTD2955 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
NTD2955 Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

tên linh kiện NTD2955
tải về  NTD2955 Click to download

kích thước tập tin   388.34 Kbytes
Page   6 Pages
nhà sản xuất  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Trang chủ  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Giải thích chi tiết về linh kiện -60V P-Channel MOSFET

NTD2955 bảng dữ liệu (HTML) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED


NTD2955 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
Avalanche Energy Specified
IDSSand VDS(on) Specified at Elevated Temperature
Designed for Low−Voltage, High−Speed Switching Applications and
to Withstand High Energy in the Avalanche and Commutation Modes
RDS(on) 150 mΩ (VGS = -10V)
VDS (V) = -60V
ID = -12A (VGS = -10V)




Số phần tương tự - NTD2955

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
64Kb / 8P
Power MOSFET
October, 2004 ??Rev. 7
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
124Kb / 8P
??0 V, ??2 A, P?묬hannel DPAK
October, 2012 ??Rev. 12
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
88Kb / 7P
Power MOSFET
March, 2017 ??Rev. 16
NTD2955 ONSEMI-NTD2955 Datasheet
112Kb / 8P
Power MOSFET ??0 V, ??2 A, P?묬hannel DPAK
October, 2012 ??Rev. 12
logo
Inchange Semiconductor ...
NTD2955 ISC-NTD2955 Datasheet
260Kb / 2P
isc P-Channel MOSFET Transistor
More results


Mô tả tương tự - NTD2955

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQB27P06 FAIRCHILD-FQB27P06 Datasheet
700Kb / 9P
60V P-Channel MOSFET
FQD7P06 FAIRCHILD-FQD7P06 Datasheet
665Kb / 9P
60V P-Channel MOSFET
FQP11P06 FAIRCHILD-FQP11P06 Datasheet
646Kb / 8P
60V P-Channel MOSFET
FQP47P06 FAIRCHILD-FQP47P06 Datasheet
714Kb / 8P
60V P-Channel MOSFET
FQPF11P06 FAIRCHILD-FQPF11P06 Datasheet
646Kb / 8P
60V P-Channel MOSFET
FQPF7P06 FAIRCHILD-FQPF7P06 Datasheet
665Kb / 8P
60V P-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4441 WHXPCB-AO4441 Datasheet
2Mb / 5P
60V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM17P06 KERSEMI-KSM17P06 Datasheet
1Mb / 6P
60V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4421 UMW-AO4421 Datasheet
376Kb / 6P
-60V P-Channel MOSFET
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com