công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1954825 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1954825 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1954825
tải về  1954825 tải về
kích thước tập tin   1801.31 Kbytes
Page   26 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56 - PCB header

1954825 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1954825 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1954825
tải về  1954825 Click to download

kích thước tập tin   1801.31 Kbytes
Page   26 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện CC 2,5/ 4-GF-5,08 P26THRR56 - PCB header

1954825 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1954825 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: black, nominal current: 12 A, rated voltage
(III/2): 320 V, contact surface: Tin, contact connection type: Pin, number of potentials: 4, number
of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product range: CC 2,5/..-GF, pitch:
5.08 mm, mounting: THR soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.6 mm, number of
solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: Screw locking mechanism, mounting: Threaded flange, type of
packaging: 56 mm wide tape, For user information and design recommendations for throughhole
reflow technology, go to: Downloads

Your advantages
• Designed for integration into the SMT soldering process
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies
• Screwable flange for superior mechanical stability




Số phần tương tự - 1954825

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1954809 PHOENIX-1954809 Datasheet
96Kb / 3P
Printed-circuit board connector - CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THRR32
1954812 PHOENIX-1954812 Datasheet
117Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56
1954838 PHOENIX-1954838 Datasheet
117Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THRR56
1954841 PHOENIX-1954841 Datasheet
116Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56
1954854 PHOENIX-1954854 Datasheet
127Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 7-GF-5,08 P26THRR88
More results


Mô tả tương tự - 1954825

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1954618 PHOENIX-1954618 Datasheet
116Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56
1954621 PHOENIX-1954621 Datasheet
115Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56
1954692 PHOENIX-1954692 Datasheet
127Kb / 5P
CC 2,5/ 2-GF-5,08 P26THR
1954812 PHOENIX-1954812 Datasheet
117Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 3-GF-5,08 P26THRR56
1954838 PHOENIX-1954838 Datasheet
117Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THRR56
1954841 PHOENIX-1954841 Datasheet
116Kb / 3P
Base strip - CC 2,5/ 6-GF-5,08 P26THRR56
1924541 PHOENIX-1924541 Datasheet
331Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 4-GF-5,08
Dec 30, 2022
1954757 PHOENIX-1954757 Datasheet
1Mb / 25P
CC 2,5/ 8-GF-5,08 P26THR - PCB header
1955992 PHOENIX-1955992 Datasheet
1Mb / 27P
CCVA 2,5/ 5-G-5,08 P26THRR56 - PCB header
1842380 PHOENIX-1842380 Datasheet
1,001Kb / 20P
MDSTB 2,5/ 4-GF-5,08 - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com