công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1924541 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1924541 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1924541
tải về  1924541 tải về
kích thước tập tin   331.53 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 4-GF-5,08

1924541 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1924541 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1924541
tải về  1924541 Click to download

kích thước tập tin   331.53 Kbytes
Page   11 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 4-GF-5,08

1924541 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1924541 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB headers, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 16 A (see derating
curve), rated voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Male connector, number
of potentials: 4, number of rows: 1, number of positions: 4, number of connections: 4, product
range: MSTBV 2,5 HC/..-GF, pitch: 5.08 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear
pinning, solder pin [P]: 3.9 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system:
COMBICON MSTB 2,5 HC, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Screw locking,
mounting: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Screwable flange for superior mechanical stability
• Maximum flexibility when it comes to device design – one header for connectors with different connection technologies




Số phần tương tự - 1924541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Festo Corporation.
192454 FESTO-192454 Datasheet
95Kb / 1P
Air preparation unit
logo
Weidmuller
1924540000 WEIDMULLER-1924540000 Datasheet
1Mb / 5P
OMNIMATE Power - series BU/SU 10.16HP BUZ 10.16HP/02/180 AG BK BX
July 2, 2018 11:21:41 AM
More results


Mô tả tương tự - 1924541

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1777235 PHOENIX-1777235 Datasheet
1Mb / 19P
PCB header - MSTBV 2,5/18-GF-5,08
Jul 21, 2022
1924431 PHOENIX-1924431 Datasheet
332Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 4-GF
Jan 3, 2023
1924525 PHOENIX-1924525 Datasheet
331Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 2-GF-5,08
Dec 30, 2022
1924538 PHOENIX-1924538 Datasheet
331Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 3-GF-5,08
Jan 3, 2023
1924567 PHOENIX-1924567 Datasheet
331Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 6-GF-5,08
Jan 3, 2023
1924428 PHOENIX-1924428 Datasheet
335Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 3-GF
1924583 PHOENIX-1924583 Datasheet
335Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/ 8-GF-5,08
1924606 PHOENIX-1924606 Datasheet
335Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/10-GF-5,08
1924622 PHOENIX-1924622 Datasheet
335Kb / 11P
PCB header - MSTBV 2,5 HC/12-GF-5,08
1924570 PHOENIX-1924570 Datasheet
537Kb / 12P
MSTBV 2,5 HC/ 7-GF-5,08 - PCB header
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com