công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS9906BCW bảng dữ liệu (PDF) - ML Accessories Limited. All rights reserved.

CS9906BCW Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
tên linh kiện CS9906BCW
tải về  CS9906BCW tải về
kích thước tập tin   216.25 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13A DP Switched Socket With Dual USB AA

CS9906BCW Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CS9906BCW Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.

tên linh kiện CS9906BCW
tải về  CS9906BCW Click to download

kích thước tập tin   216.25 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13A DP Switched Socket With Dual USB AA

CS9906BCW bảng dữ liệu (HTML) - ML Accessories Limited. All rights reserved.


CS9906BCW Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
13A DP Switched Socket With Dual USB A+A [1 port 18W
FASTCHARGE] - Brushed Chrome with White Insert
ADDITIONAL FEATURES
Switches Voltage from standard 5V up ot 12V Max. 20W output
with QC2.0 compliant devices




Số phần tương tự - CS9906BCW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ML Accessories Limited....
CS9905BC KNIGHTSBRIDGE-CS9905BC Datasheet
240Kb / 1P
13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA
08/04/2024
CS9905BCG KNIGHTSBRIDGE-CS9905BCG Datasheet
236Kb / 1P
13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA
08/04/2024
CS9905BCW KNIGHTSBRIDGE-CS9905BCW Datasheet
234Kb / 1P
13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA
08/04/2024
CS9908BCG KNIGHTSBRIDGE-CS9908BCG Datasheet
236Kb / 2P
13A 2G DP Switched Socket with Dual USB AA
08/04/2024
CS9909BCG KNIGHTSBRIDGE-CS9909BCG Datasheet
231Kb / 2P
13A 2G DP Switched Socket with Dual USB AC 12V DC 1.5A
08/04/2024
More results


Mô tả tương tự - CS9906BCW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUYIN USA, INC.
2547A-08GXT SUYIN-USA-2547A-08GXT Datasheet
76Kb / 1P
USB SERIES A, R/A DUAL PORT DIP TYPE
2547A-08GXT-A SUYIN-USA-2547A-08GXT-A Datasheet
72Kb / 1P
USB SERIES A, R/A DUAL PORT DIP TYPE
020122MR008SX14ZX SUYIN-USA-020122MR008SX14ZX Datasheet
90Kb / 1P
USB SERIES A TYPE R/A DUAL PORT DIP TYPE
020122MR008SX20ZX SUYIN-USA-020122MR008SX20ZX Datasheet
102Kb / 1P
USB SERIES A TYPE R/A DUAL PORT DIP TYPE
logo
Mill-Max Mfg. Corp.
896-46-009-90 MILL-MAX-896-46-009-90 Datasheet
118Kb / 2P
USB Socket Type A USB 3.0 Single Row Through Hole
logo
Molex Electronics Ltd.
1673730 MOLEX11-1673730 Datasheet
109Kb / 1P
Switched Socket
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
61400826021 WURTH-61400826021 Datasheet
622Kb / 1P
DUAL USB TYPE A VERTICAL
logo
Tripp Lite. All Rights ...
U005-10I TRIPPLITE-U005-10I Datasheet
481Kb / 2P
USB A/A Extension Cable (USB-A Left-Angle M to USB-A F), 10-in.
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
614008235023 WURTH-614008235023 Datasheet
726Kb / 3P
DUAL USB 2.0 TYPE A VERTICAL
614008246521 WURTH-614008246521 Datasheet
498Kb / 1P
DUAL USB 2.0 TYPE A
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com