công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS9905BC bảng dữ liệu (PDF) - ML Accessories Limited. All rights reserved.

CS9905BC Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
tên linh kiện CS9905BC
tải về  CS9905BC tải về
kích thước tập tin   240.25 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA

CS9905BC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
CS9905BC Datasheet PDF - ML Accessories Limited.  All rights reserved.

tên linh kiện CS9905BC
tải về  CS9905BC Click to download

kích thước tập tin   240.25 Kbytes
Page   1 Pages
nhà sản xuất  KNIGHTSBRIDGE [ML Accessories Limited. All rights reserved.]
Trang chủ  https://www.mlaccessories.co.uk/
Logo KNIGHTSBRIDGE - ML Accessories Limited.  All rights reserved.
Giải thích chi tiết về linh kiện 13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA

CS9905BC bảng dữ liệu (HTML) - ML Accessories Limited. All rights reserved.


CS9905BC Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB A+A (5V DC 2.4A
shared) - Brushed Chrome with Black Insert
ADDITIONAL FEATURES 3W RMS Bluetooth Speaker




Số phần tương tự - CS9905BC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ML Accessories Limited....
CS9905BCG KNIGHTSBRIDGE-CS9905BCG Datasheet
236Kb / 1P
13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA
08/04/2024
CS9905BCW KNIGHTSBRIDGE-CS9905BCW Datasheet
234Kb / 1P
13A Socket Bluetooth Speaker and Dual USB AA
08/04/2024
More results


Mô tả tương tự - CS9905BC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUYIN USA, INC.
2547A-08GXT SUYIN-USA-2547A-08GXT Datasheet
76Kb / 1P
USB SERIES A, R/A DUAL PORT DIP TYPE
2547A-08GXT-A SUYIN-USA-2547A-08GXT-A Datasheet
72Kb / 1P
USB SERIES A, R/A DUAL PORT DIP TYPE
logo
Mill-Max Mfg. Corp.
896-46-009-90 MILL-MAX-896-46-009-90 Datasheet
118Kb / 2P
USB Socket Type A USB 3.0 Single Row Through Hole
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
61400826021 WURTH-61400826021 Datasheet
622Kb / 1P
DUAL USB TYPE A VERTICAL
614008235023 WURTH-614008235023 Datasheet
726Kb / 3P
DUAL USB 2.0 TYPE A VERTICAL
614008246521 WURTH-614008246521 Datasheet
498Kb / 1P
DUAL USB 2.0 TYPE A
logo
Laird Tech Smart Techno...
BT850 LSTD-BT850 Datasheet
2Mb / 34P
Bluetooth v5 Dual-Mode USB HCI Module
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14502EVKIT MAXIM-MAX14502EVKIT Datasheet
630Kb / 15P
On-Board SD Card Socket, USB Type-A, and USB Type-B Connectors
Rev 0; 11/08
logo
IOGEAR
GBU522 IOGEAR-GBU522 Datasheet
154Kb / 3P
Mini USB Dual-Mode Bluetooth 4.0 Transmitter
logo
Nordic Semiconductor
NRF5340-DK NORDIC-NRF5340-DK Datasheet
973Kb / 2P
Development kit for the nRF5340, a dual-core Bluetooth 5.2 SoC supporting Bluetooth Low Energy, Bluetooth mesh, NFC, Thread and Zigbee
Version 1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com