công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1522341 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1522341 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1522341
tải về  1522341 tải về
kích thước tập tin   1679.09 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable

1522341 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1522341 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1522341
tải về  1522341 Click to download

kích thước tập tin   1679.09 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable

1522341 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1522341 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 6-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug
angled M8, coding: A, on free cable end, cable length: 1.5 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1522341

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1522300000 WEIDMULLER-1522300000 Datasheet
621Kb / 7P
BVF 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX LRP
logo
PHOENIX CONTACT
1522309 PHOENIX-1522309 Datasheet
550Kb / 17P
SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
logo
Weidmuller
1522310000 WEIDMULLER-1522310000 Datasheet
61Kb / 1P
SL 5.08/2/135B
logo
PHOENIX CONTACT
1522325 PHOENIX-1522325 Datasheet
557Kb / 17P
SAC-6P-M 8MS/10,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1522338 PHOENIX-1522338 Datasheet
540Kb / 17P
SAC-6P-M 8MS SH/.../... - Sensor/actuator cable
More results


Mô tả tương tự - 1522341

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1521960 PHOENIX-1521960 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1522778 PHOENIX-1522778 Datasheet
162Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR SH
09/11/2020
1476802 PHOENIX-1476802 Datasheet
391Kb / 8P
SAC-3P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476899 PHOENIX-1476899 Datasheet
433Kb / 8P
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476903 PHOENIX-1476903 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476786 PHOENIX-1476786 Datasheet
376Kb / 8P
SAC-3P- 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476844 PHOENIX-1476844 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476850 PHOENIX-1476850 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476855 PHOENIX-1476855 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476794 PHOENIX-1476794 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-3P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com