công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1522309 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1522309 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1522309
tải về  1522309 tải về
kích thước tập tin   550.91 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable

1522309 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1522309 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1522309
tải về  1522309 Click to download

kích thước tập tin   550.91 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable

1522309 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1522309 Thông tin chi tiết sản phẩm

Sensor/actuator cable, 6-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug
straight M8, coding: A, on free cable end, cable length: 3 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




Số phần tương tự - 1522309

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weidmuller
1522300000 WEIDMULLER-1522300000 Datasheet
621Kb / 7P
BVF 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX LRP
More results


Mô tả tương tự - 1522309

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1417701 PHOENIX-1417701 Datasheet
98Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS
1455298 PHOENIX-1455298 Datasheet
131Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH
09/11/2020
1455311 PHOENIX-1455311 Datasheet
73Kb / 4P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH
12/05/2018
1456323 PHOENIX-1456323 Datasheet
130Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS SH
09/11/2020
1529470 PHOENIX-1529470 Datasheet
88Kb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8MS
12/06/2018
1693403 PHOENIX-1693403 Datasheet
157Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M12FR-2L
09/11/2020
1476892 PHOENIX-1476892 Datasheet
2Mb / 8P
SAC-5P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476839 PHOENIX-1476839 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 3,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
1476902 PHOENIX-1476902 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476848 PHOENIX-1476848 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com