công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD05V32T-2LC bảng dữ liệu (PDF) - UN Semiconducctor INC

ESD05V32T-2LC Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC
tên linh kiện ESD05V32T-2LC
tải về  ESD05V32T-2LC tải về
kích thước tập tin   830.52 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressors for ESD Protection

ESD05V32T-2LC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ESD05V32T-2LC Datasheet PDF - UN Semiconducctor INC

tên linh kiện ESD05V32T-2LC
tải về  ESD05V32T-2LC Click to download

kích thước tập tin   830.52 Kbytes
Page   4 Pages
nhà sản xuất  UNSEMI [UN Semiconducctor INC]
Trang chủ  http://www.unsemi.com.tw
Logo UNSEMI - UN Semiconducctor INC
Giải thích chi tiết về linh kiện Transient Voltage Suppressors for ESD Protection

ESD05V32T-2LC bảng dữ liệu (HTML) - UN Semiconducctor INC


ESD05V32T-2LC Thông tin chi tiết sản phẩm

Feature
Protects Two Lines in Common Mode or One Line in Differential Mode
Low Clamping Voltage
Working Voltages : 5.0V
Low Leakage Current
IEC61000-4-2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact)
IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ηs)
IEC61000-4-5 (Lightning) 2A (8/20μs)

Applications
Cellular Handsets and Accessories
High Speed I/O Lines
USB Ports
Serial ATA
PCI Express
Servers, Notebook, and Desktop PC
Display Ports




Số phần tương tự - ESD05V32T-2LC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Socay Electornics Co., ...
ESD05V32T-2LC SOCAY-ESD05V32T-2LC Datasheet
226Kb / 3P
Transient Voltage Suppressors Array for ESD Protection
More results


Mô tả tương tự - ESD05V32T-2LC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LESD5Z7.0T1G LRC-LESD5Z7.0T1G Datasheet
596Kb / 6P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
LESD9D3.3CT5G LRC-LESD9D3.3CT5G Datasheet
408Kb / 5P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
ESDA6V1W6 WILLAS-ESDA6V1W6 Datasheet
273Kb / 3P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
SESDBV5V0WB WILLAS-SESDBV5V0WB Datasheet
321Kb / 2P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
SESDL5V0WB WILLAS-SESDL5V0WB Datasheet
280Kb / 2P
Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
AiT Semiconductor Inc.
ESD3Z12 AITSEMI-ESD3Z12 Datasheet
697Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD3Z5.0 AITSEMI-ESD3Z5.0 Datasheet
697Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD5D5.0C AITSEMI-ESD5D5.0C Datasheet
536Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD9D3.3C AITSEMI-ESD9D3.3C Datasheet
456Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
TVS16H5.0 AITSEMI-TVS16H5.0 Datasheet
387Kb / 5P
ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com