công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ESD3Z5.0 bảng dữ liệu (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

ESD3Z5.0 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
tên linh kiện ESD3Z5.0
tải về  ESD3Z5.0 tải về

kích thước tập tin   697.14 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION

ESD3Z5.0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
ESD3Z5.0 Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

tên linh kiện ESD3Z5.0
tải về  ESD3Z5.0 Click to download

kích thước tập tin   697.14 Kbytes
Page   5 Pages
nhà sản xuất  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Trang chủ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION

ESD3Z5.0 bảng dữ liệu (HTML) - AiT Semiconductor Inc.

ESD3Z5.0 Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. ESD3Z5.0 Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. ESD3Z5.0 Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. ESD3Z5.0 Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. ESD3Z5.0 Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc.

ESD3Z5.0 Thông tin chi tiết sản phẩm

DESCRIPTION
The
ESD3Z5.0 Series is designed to protect voltage
sensitive components from ESD and transient
voltage events. Excellent clamping capability, low
leakage, and fast response time, make these parts
ideal for ESD protection on designs wh ere board
space is at a premium.
The
ESD3Z5.0 /ESD3Z12 is available in SOD 3 23
p a ckage

FEATURES
 S mall Body Outline Dimensions
 2 50 Watts peak pulse power (tp = 8/20μs)
 Transient protection for data lines to
IEC 61000
4 2 (ESD) ±15kV (air), ±8kV (contact)
IEC 61000
4 4 (EFT) 40A (5/50ns)
IEC 610
00 4 5 (Lightning) 24A (8/20μs)
 Small package for use in portable electronics
 Suitabl e replacement for MLV’s in ESD
protection applications
 Protects one I/O or power line
 Low clamping voltage
 Working voltages: 5V and 12V
 Low leakage current
 Solid state silicon avalanche technology
 Available in SOD 3 23 p ack age

APPLICATIONS
 Cellular Phone Handsets and Accessories
 Microprocessor based equipment
 Personal Digita l Assistants(PDA’S)
 Notebooks, Desktops, and Servers
 Portable Instrumentation
 Pagers Peripherals




Số phần tương tự - ESD3Z5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ESD3Z5.0 YFWDIODE-ESD3Z5.0 Datasheet
834Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
AiT Semiconductor Inc.
ESD3Z5.0 AITSEMI-ESD3Z5.0 Datasheet
697Kb / 5P
   ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ESD3Z5.0CM YFWDIODE-ESD3Z5.0CM Datasheet
734Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Perotection
logo
Rectron Semiconductor
ESD3Z5.0D RECTRON-ESD3Z5.0D Datasheet
300Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
ESD3Z5.0D RECTRON-ESD3Z5.0D Datasheet
301Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance ESD Protection Diode
More results


Mô tả tương tự - ESD3Z5.0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
ESD5D5.0C AITSEMI-ESD5D5.0C Datasheet
536Kb / 5P
   ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD9D3.3C AITSEMI-ESD9D3.3C Datasheet
456Kb / 5P
   ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
TVS16H5.0 AITSEMI-TVS16H5.0 Datasheet
387Kb / 5P
   ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
ESD3Z12 AITSEMI-ESD3Z12 Datasheet
697Kb / 5P
   ESD PROTECTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
GSOT05 AITSEMI-GSOT05 Datasheet
527Kb / 7P
   ESD PROTECTION DIODE TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS FOR ESD PROTECTION
REV1.0
logo
Weitron Technology
ESD5Z5.0C WEITRON-ESD5Z5.0C Datasheet
457Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SZMD12C SECOS-SZMD12C Datasheet
204Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
Socay Electornics Co., ...
ESD3.3V32D-LA SOCAY-ESD3.3V32D-LA Datasheet
236Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SESDL5V0WB WILLAS-SESDL5V0WB Datasheet
280Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
ESDA6V1W6 WILLAS-ESDA6V1W6 Datasheet
273Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressors for ESD Protection
More results



Link URL



Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com