công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1754704 bảng dữ liệu (PDF) - PHOENIX CONTACT

1754704 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
tên linh kiện 1754704
tải về  1754704 tải về
kích thước tập tin   1321.23 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKCN 2,5/16-ST-5,08 - PCB connector

1754704 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
1754704 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1754704
tải về  1754704 Click to download

kích thước tập tin   1321.23 Kbytes
Page   24 Pages
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Giải thích chi tiết về linh kiện FKCN 2,5/16-ST-5,08 - PCB connector

1754704 bảng dữ liệu (HTML) - PHOENIX CONTACT


1754704 Thông tin chi tiết sản phẩm

PCB connector, nominal cross section: 2.5 mm2, color: green, nominal current: 12 A, rated
voltage (III/2): 320 V, contact surface: Tin, type of contact: Socket, number of potentials: 16,
number of rows: 1, number of positions: 16, number of connections: 16, product range: FKCN
2,5/..-ST, pitch: 5.08 mm, connection method: Push-in spring connection, conductor/PCB
connection direction: 0 °, locking clip: - Locking clip, plug-in system: COMBICON MSTB 2,5,
locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Your advantages
• Time saving push-in connection, tools not required
• Intuitive use through colour coded actuation lever
• Extremely small design for the respective conductor cross section
• Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
• Can be combined with the MSTB 2,5 range




Số phần tương tự - 1754704

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TE Connectivity Ltd
1754700-1 TEC-1754700-1 Datasheet
152Kb / 1P
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
1754700-2 TEC-1754700-2 Datasheet
152Kb / 1P
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
1754700-3 TEC-1754700-3 Datasheet
152Kb / 1P
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
logo
PHOENIX CONTACT
1754708 PHOENIX-1754708 Datasheet
118Kb / 9P
Printed-circuit board connector - MSTB 2,5/15-ST
logo
TE Connectivity Ltd
1754708-1 TEC-1754708-1 Datasheet
312Kb / 2P
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
More results


Mô tả tương tự - 1754704

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1754571 PHOENIX-1754571 Datasheet
1Mb / 29P
PCB connector - FKCN 2,5/ 3-ST-5,08
Nov 30, 2022
1902259 PHOENIX-1902259 Datasheet
539Kb / 18P
PCB connector - FKCT 2,5/16-ST-5,08
Nov 30, 2022
1754649 PHOENIX-1754649 Datasheet
1Mb / 24P
PCB connector - FKCN 2,5/10-ST-5,08
Jan 3, 2023
1754856 PHOENIX-1754856 Datasheet
1Mb / 21P
PCB connector - FKCN 2,5/ 8-STF-5,08
Jan 3, 2023
1874099 PHOENIX-1874099 Datasheet
530Kb / 16P
PCB connector - FKCVR 2,5/16-ST-5,08
Jan 5, 2023
1732823 PHOENIX-1732823 Datasheet
1Mb / 26P
PCB connector - FKCN 2,5/10-ST
1732852 PHOENIX-1732852 Datasheet
1Mb / 25P
PCB connector - FKCN 2,5/14-ST
1754869 PHOENIX-1754869 Datasheet
1Mb / 21P
PCB connector - FKCN 2,5/ 9-STF-5,08
1732878 PHOENIX-1732878 Datasheet
1Mb / 25P
FKCN 2,5/16-ST - PCB connector
1732865 PHOENIX-1732865 Datasheet
1Mb / 25P
FKCN 2,5/15-ST - PCB connector
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com