công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI5316 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI5316 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SI5316
tải về  SI5316 tải về
kích thước tập tin   1182.53 Kbytes
Page   26 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PRECISION CLOCK JITTER ATTENUATOR

SI5316 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI5316 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SI5316
tải về  SI5316 Click to download

kích thước tập tin   1182.53 Kbytes
Page   26 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PRECISION CLOCK JITTER ATTENUATOR

SI5316 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI5316 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Fixed frequency jitter attenuator
with selectable clock ranges at
19, 38, 77, 155, 311, and
622 MHz (710 MHz max)
 Support for SONET, 10GbE,
10GFC, and corresponding FEC
rates
 Ultra-low jitter clock output with
jitter generation as low as
0.3 psRMS (50 kHz–80 MHz)
 Integrated loop filter with
selectable loop bandwidth
(100 Hz–7.9 kHz)
 Meets OC-192 GR-253-CORE
jitter specifications
 Dual clock inputs with integrated
clock select mux
 One clock input can be 1x, 4x, or
32x the frequency of the second
clock input
 Single clock output with
selectable signal format:
LVPECL, LVDS, CML, CMOS
 LOL, LOS alarm outputs
 Pin programmable settings
 On-chip voltage regulator for 1.8
±5%, 2.5 ±10%, or 3.3 V ±10%
operation
 Small size (6 x 6 mm 36-lead
QFN)
 Pb-free, RoHS compliant




Số phần tương tự - SI5316

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5316 SILABS-SI5316 Datasheet
583Kb / 16P
PRELIMINARY DATA SHEET PRECISION CLOCK JITTER ATTENUATOR
Si5316 SILABS-Si5316 Datasheet
341Kb / 50P
Pin-Controlled 1_710 MHz Jitter Cleaning Clock
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5316 SKYWORKS-SI5316 Datasheet
1Mb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
logo
Silicon Laboratories
SI5316-B-GM SILABS-SI5316-B-GM Datasheet
583Kb / 16P
PRELIMINARY DATA SHEET PRECISION CLOCK JITTER ATTENUATOR
SI5316-EVB SILABS-SI5316-EVB Datasheet
1Mb / 26P
The Si531x/2x Any-Frequency Precision Clocks
More results


Mô tả tương tự - SI5316

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5326 SILABS-SI5326 Datasheet
619Kb / 16P
ANY-RATE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5323 SILABS-SI5323 Datasheet
647Kb / 16P
PIN-PROGRAMMABLE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5366 SILABS-SI5366 Datasheet
763Kb / 20P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5324C-C-GM SILABS-SI5324C-C-GM Datasheet
518Kb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
SI5326C-C-GM SILABS-SI5326C-C-GM Datasheet
381Kb / 72P
ANY FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5326 SKYWORKS-SI5326 Datasheet
550Kb / 71P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5323 SKYWORKS-SI5323 Datasheet
2Mb / 40P
PIN-PROGRAMMABLE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
SI5324 SKYWORKS-SI5324 Datasheet
1Mb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
SI5366 SKYWORKS-SI5366 Datasheet
613Kb / 31P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5369 SKYWORKS-SI5369 Datasheet
951Kb / 84P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com