công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI5366 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI5366 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SI5366
tải về  SI5366 tải về
kích thước tập tin   613.99 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR

SI5366 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI5366 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SI5366
tải về  SI5366 Click to download

kích thước tập tin   613.99 Kbytes
Page   31 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR

SI5366 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI5366 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Selectable output frequencies
ranging from 8 kHz to 1050 MHz
 Ultra-low jitter clock outputs
w/jitter generation as low as
0.3 ps rms (12 kHz–20 MHz)
 Integrated loop filter with
selectable loop bandwidth (60 Hz
to 8.4 kHz)
 Meets OC-192 GR-253-CORE
jitter specifications
 Four clock inputs w/manual or
automatically controlled hitless
switching
 Five clock outputs with selectable
signal format (LVPECL, LVDS,
CML, CMOS)
 SONET frame sync switching
and regeneration
 Support for ITU G.709 FEC ratios
(255/238, 255/237, 255/236)
 LOL, LOS, FOS alarm outputs
 Pin-controlled output phase
adjust
 Pin-programmable settings
 On-chip voltage regulator for
1.8 ±5%, 2.5 V ±10%, or
3.3 V ±10% operation
 Small size: 14 x 14 mm 100-pin
TQFP
 Pb-free, RoHS-compliant




Số phần tương tự - SI5366

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5366 SILABS-SI5366 Datasheet
763Kb / 20P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Si5366 SILABS-Si5366 Datasheet
341Kb / 50P
Pin-Controlled 1_710 MHz Jitter Cleaning Clock
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5366 SKYWORKS-SI5366 Datasheet
1Mb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
logo
Silicon Laboratories
SI5366-B-GQ SILABS-SI5366-B-GQ Datasheet
763Kb / 20P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
More results


Mô tả tương tự - SI5366

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
SI5366 SILABS-SI5366 Datasheet
763Kb / 20P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5368 SILABS-SI5368 Datasheet
713Kb / 18P
ANY-RATE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5319 SILABS-SI5319 Datasheet
257Kb / 16P
ANY-RATE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5324C-C-GM SILABS-SI5324C-C-GM Datasheet
518Kb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
SI5327 SILABS-SI5327 Datasheet
1Mb / 60P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5369 SILABS-SI5369 Datasheet
518Kb / 84P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5327 SKYWORKS-SI5327 Datasheet
1Mb / 60P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5319 SKYWORKS-SI5319 Datasheet
1Mb / 50P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
SI5323 SKYWORKS-SI5323 Datasheet
2Mb / 40P
PIN-PROGRAMMABLE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
SI5368 SKYWORKS-SI5368 Datasheet
824Kb / 92P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com