công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI5315 bảng dữ liệu (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI5315 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
tên linh kiện SI5315
tải về  SI5315 tải về
kích thước tập tin   1391.7 Kbytes
Page   54 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SYNCHRONOUS ETHERNET/TELECOM JITTER ATTENUATING CLOCK MULTIPLIER

SI5315 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
SI5315 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

tên linh kiện SI5315
tải về  SI5315 Click to download

kích thước tập tin   1391.7 Kbytes
Page   54 Pages
nhà sản xuất  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
Trang chủ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
Giải thích chi tiết về linh kiện SYNCHRONOUS ETHERNET/TELECOM JITTER ATTENUATING CLOCK MULTIPLIER

SI5315 bảng dữ liệu (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI5315 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
 Provides jitter attenuation and frequency
translation between SONET/PDH and
Ethernet
 Supports ITU-T G.8262 Synchronous
Ethernet equipment slave clock (EEC
option 1 and 2) requirements with
optional Stratum 3 compliant timing card
clock source
 Two clock inputs/two clock outputs
 Input frequency range: 8 kHz–644 MHz
 Output frequency range: 8 kHz–644 MHz
 Ultra low jitter:
0.23 ps RMS (1.875–20 MHz)
0.47 ps RMS (12 kHz–20 MHz)
 Simple pin control interface
 Selectable loop bandwidth for jitter
attenuation: 60 to 8.4 kHz
 Automatic/Manual hitless switching
and holdover during loss of inputs
clock
 Programmable output clock signal
format: LVPECL, LVDS, CML or
CMOS
 40 MHz crystal or XO reference
 Single supply: 1.8, 2.5, or 3.3 V
 On-chip voltage regulator with high
PSRR
 Loss of lock and loss of signal alarms
 Small size: 6 x 6 mm, 36-QFN
 Wide temperature range: –40 to
+85 ºC




Số phần tương tự - SI5315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon Laboratories
Si5315 SILABS-Si5315 Datasheet
341Kb / 50P
Pin-Controlled 1_710 MHz Jitter Cleaning Clock
SI5315 SILABS-SI5315 Datasheet
416Kb / 54P
Provides jitter attenuation and frequency translation between SONET/PDH and Ethemet
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5315 SKYWORKS-SI5315 Datasheet
1Mb / 72P
ANY-FREQUENCY PRECISION CLOCK MULTIPLIER/ JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.1
logo
AUK corp
SI5315-C AUK-SI5315-C Datasheet
83Kb / 3P
IRED
SI5315-C AUK-SI5315-C Datasheet
183Kb / 4P
IRED
More results


Mô tả tương tự - SI5315

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS2059-02 ICST-ICS2059-02 Datasheet
210Kb / 11P
Clock Multiplier and Jitter Attenuator
Revision 031605
logo
Silicon Laboratories
SI5366 SILABS-SI5366 Datasheet
763Kb / 20P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5368 SILABS-SI5368 Datasheet
713Kb / 18P
ANY-RATE PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
SI5315B-C-GM SILABS-SI5315B-C-GM Datasheet
416Kb / 54P
SYNCHRONOUS ETHERNET/TELECOM JITTER ATTENUATING CLOCK MULTIPLIER
SI5328 SILABS-SI5328 Datasheet
427Kb / 70P
ITU-T G.8262 SYNCHRONOUS ETHERNET JITTER-ATTENUATING CLOCK MULTIPLIER
logo
Texas Instruments
CDC5801A TI1-CDC5801A_14 Datasheet
613Kb / 18P
Low Jitter Clock Multiplier
logo
Silicon Laboratories
SI5386-E SILABS-SI5386-E Datasheet
791Kb / 52P
12-channel, Any Frequency, Wireless Jitter Attenuating Clock
logo
Renesas Technology Corp
ICS2059-02 RENESAS-ICS2059-02 Datasheet
454Kb / 13P
CLOCK MULTIPLIER AND JITTER ATTENUAT
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI5328 SKYWORKS-SI5328 Datasheet
1Mb / 70P
ITU-T G.8262 SYNCHRONOUS ETHERNET JITTER-ATTENUATING CLOCK MULTIPLIER
Rev. 1.0
SI5366 SKYWORKS-SI5366 Datasheet
613Kb / 31P
PRECISION CLOCK MULTIPLIER/JITTER ATTENUATOR
Rev. 1.0
More results



Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com