công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9248YF-95LF bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

9248YF-95LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 9248YF-95LF
tải về  9248YF-95LF tải về
kích thước tập tin   696.34 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM

9248YF-95LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9248YF-95LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 9248YF-95LF
tải về  9248YF-95LF Click to download

kích thước tập tin   696.34 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM

9248YF-95LF bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


9248YF-95LF Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Up to 124MHz frequency support.
• Spread Spectrum for EMI control ±0.5% center
spread and ±0.25% center spread
• Serial I2C interface for Power Management,
Frequency Select, Spread Spectrum.
• Provides the following system clocks
- 4-CPUs @ 3.3V, up to 124MHz.
- 13-SDRAMs @3.3V, up to 124MHz
(including SDRAM_F)
- 6-PCI @3.3V, CPU/2 or CPU/3
(including PCICLK_F)
(including 1 free running).
- 1-24MHz @3.3V fixed.
- 1-48MHz @3.3V fixed.
- 2-REF @3.3V, 14.318MHz.
• Efficient Power management scheme through PCI
and STOP CLOCKS.
• Spread Spectrum ±.25%, & ±.5% center spread




Số phần tương tự - 9248YF-95LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
9248YF-138 RENESAS-9248YF-138 Datasheet
344Kb / 13P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III TM
2019
logo
Integrated Circuit Syst...
9248yF-50-T ICST-9248yF-50-T Datasheet
256Kb / 10P
Frequency Timing Generator for Pentium II Systems
More results


Mô tả tương tự - 9248YF-95LF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS9148-58 ICST-ICS9148-58 Datasheet
449Kb / 14P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
Rev C 12/07/98
ICS9148-93 ICST-ICS9148-93 Datasheet
648Kb / 14P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
ICS9248-103 ICST-ICS9248-103 Datasheet
392Kb / 16P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
Rev C 10/14/99
ICS9248-127 ICST-ICS9248-127 Datasheet
280Kb / 14P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
Rev C 8/18/00
ICS9248-39 ICST-ICS9248-39 Datasheet
292Kb / 16P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
Rev F 12/16/99
ICS9250-13 ICST-ICS9250-13 Datasheet
563Kb / 15P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
Rev A 3/25/99
ICS9248-95 ICST-ICS9248-95 Datasheet
302Kb / 16P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
logo
Integrated Device Techn...
ICS9148-36 IDT-ICS9148-36 Datasheet
543Kb / 16P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
logo
Renesas Technology Corp
ICS9148-26 RENESAS-ICS9148-26 Datasheet
996Kb / 18P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
2019
ICS9248-39 RENESAS-ICS9248-39 Datasheet
432Kb / 17P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com