công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

9248YF-138 bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

9248YF-138 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 9248YF-138
tải về  9248YF-138 tải về
kích thước tập tin   344.23 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III TM

9248YF-138 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
9248YF-138 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 9248YF-138
tải về  9248YF-138 Click to download

kích thước tập tin   344.23 Kbytes
Page   13 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III TM

9248YF-138 bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


9248YF-138 Thông tin chi tiết sản phẩm

Features:
• Up to 200MHz frequency support
• Support FS0-FS4 strapping status bit for I2C read
back.
• Support power management: Through Power down
Mode from I2C programming.
• Spread spectrum for EMI control ( ± 0.25% center).
• Uses external 14.318MHz crystal




Số phần tương tự - 9248YF-138

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
9248yF-50-T ICST-9248yF-50-T Datasheet
256Kb / 10P
Frequency Timing Generator for Pentium II Systems
logo
Renesas Technology Corp
9248YF-95LF RENESAS-9248YF-95LF Datasheet
696Kb / 17P
Frequency Generator & Integrated Buffers for PENTIUM/ProTM
2019
More results


Mô tả tương tự - 9248YF-138

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS9248-131 ICST-ICS9248-131 Datasheet
498Kb / 16P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev B 7/17/00
ICS9248-146 ICST-ICS9248-146 Datasheet
194Kb / 16P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
ICS9248-151 ICST-ICS9248-151 Datasheet
154Kb / 14P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev B 01/29/01
ICS9248-87 ICST-ICS9248-87 Datasheet
362Kb / 13P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev D 10/27/00
ICS9248-96 ICST-ICS9248-96 Datasheet
196Kb / 12P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
ICS9248-98 ICST-ICS9248-98 Datasheet
506Kb / 15P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev D 11/6/00
ICS9248-99 ICST-ICS9248-99 Datasheet
451Kb / 13P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev A 8/27/99
ICS9250-08 ICST-ICS9250-08 Datasheet
372Kb / 15P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev H 10/8/99
ICS9250-25 ICST-ICS9250-25 Datasheet
263Kb / 14P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III?
Rev A 10/03/00
logo
Renesas Technology Corp
ICS9248-102 RENESAS-ICS9248-102 Datasheet
2Mb / 11P
Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III TM &K6
2019
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com