công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

8P34S1106I bảng dữ liệu (PDF) - Renesas Technology Corp

8P34S1106I Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
tên linh kiện 8P34S1106I
tải về  8P34S1106I tải về
kích thước tập tin   1235.6 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer

8P34S1106I Datasheet (PDF)

Go To PDF Page tải về bảng dữ liệu
8P34S1106I Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 8P34S1106I
tải về  8P34S1106I Click to download

kích thước tập tin   1235.6 Kbytes
Page   17 Pages
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Giải thích chi tiết về linh kiện 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer

8P34S1106I bảng dữ liệu (HTML) - Renesas Technology Corp


8P34S1106I Thông tin chi tiết sản phẩm

Features
• Six low skew, low additive jitter LVDS output pairs
• One differential clock input pair
• Differential CLK, nCLK pair can accept the following differential
input levels: LVDS, CML
• Maximum input clock frequency: 1.2GHz (maximum)
• Output skew: 20ps (typical)
• Propagation delay: 290ps (typical)
• Low additive phase jitter, RMS; fREF = 156.25MHz, VPP = 1V,
12kHz–20MHz: 39fs (typical)
• Full 1.8V supply voltage
• Lead-free (RoHS 6), 20-Lead VFQFN packaging
• -40°C to 85°C ambient operating temperature




Số phần tương tự - 8P34S1106I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
8P34S1102 RENESAS-8P34S1102 Datasheet
1Mb / 18P
1:2 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks
June 3, 2022
8P34S1102 RENESAS-8P34S1102 Datasheet
1Mb / 17P
1:2 LVDS 1.8V / 2.5V Fanout Buffer for 1PPS and High-Speed Clocks
April 9, 2024
logo
Integrated Device Techn...
8P34S1102I IDT-8P34S1102I Datasheet
348Kb / 16P
1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S1102I IDT-8P34S1102I_17 Datasheet
348Kb / 16P
1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S1102NLGI IDT-8P34S1102NLGI Datasheet
348Kb / 16P
1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
More results


Mô tả tương tự - 8P34S1106I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Integrated Device Techn...
8P34S2102 IDT-8P34S2102 Datasheet
438Kb / 19P
Dual 1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S2104 IDT-8P34S2104 Datasheet
439Kb / 19P
Dual 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S2106 IDT-8P34S2106 Datasheet
423Kb / 20P
Dual 1:6 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
IDT8P34S1212I IDT-IDT8P34S1212I_17 Datasheet
443Kb / 19P
1:12 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S1102I IDT-8P34S1102I_17 Datasheet
348Kb / 16P
1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S2104 IDT-8P34S2104_18 Datasheet
321Kb / 17P
Dual 1:4 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
8P34S2106 IDT-8P34S2106_17 Datasheet
577Kb / 25P
Dual 1:6 LVDS Output 1.8V / 2.5V Fanout Buffer
IDT8P34S1102I IDT-IDT8P34S1102I_17 Datasheet
348Kb / 16P
1:2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
8P34S2106 RENESAS-8P34S2106 Datasheet
1Mb / 26P
Dual 1:6 LVDS Output 1.8V / 2.5V Fanout Buffer
March 20, 2023
8P34S2106A RENESAS-8P34S2106A Datasheet
1Mb / 21P
Dual 1:6 LVDS Output 1.8V / 2.5V Fanout Buffer
Mar 21, 2023
More results




Giới thiệu về Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp là một công ty bán dẫn Nhật Bản cung cấp một loạt các bộ vi điều khiển, hệ thống trên chip và các thiết bị tương tự và năng lượng cho các ứng dụng khác nhau trong thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng.
Công ty được thành lập vào năm 2010 thông qua việc sáp nhập NEC Electronics Corporation và Renesas Technology Corporation.
Renesas là một trong những nhà cung cấp vi điều khiển lớn nhất thế giới và được biết đến với chuyên môn trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như Internet of Things (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI) và điện tử ô tô.
Công ty có hoạt động tại hơn 20 quốc gia và các sản phẩm của họ được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.

*Thông tin này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do thông tin trên gây ra.




Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com